công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54062704400 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện 54062704400
Giải thích chi tiết về linh kiện  0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062704400 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sumida Corporation

  54062704400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062704400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Elektrische Eigenschaften
Baugröße 0603 / Baureihe 5406
drahtgewickelt:
Electrical Parameters
Size 0603 / Series 5406
wire-wound:
Artikel-Nr.
L
Qmin
Qtyp
fL,Q
fres,min
RDC,max
IN,max
Tol.
Order No.
[nH]
@ 800 MHz
[MHz]
[MHz]
[m
Ω]
[mA]
[%]
5406 015 ** **
1,5
22
45
250
6000
25
1000
10/20
5406 018 ** **
1,8
22
35
250
6000
35
900
10/20
5406 033 ** **
3,3
30
55
250
6000
40
800
10/20
5406 036 ** **
3,6
35
50
250
6000
35
900
10/20
5406 039 ** **
3,9
35
50
250
6000
35
900
10/20
5406 047 ** **
4,7
28
45
250
6000
75
620
10/20
5406 056 ** **
5,6
35
60
250
6000
40
840
5/10/20
5406 068 ** **
6,8
40
70
250
5600
35
890
5/10/20
5406 082 ** **
8,2
40
55
250
5500
60
700
5/10/20
5406 087 ** **
8,7
35
70
250
5300
60
700
5/10/20
5406 100 ** **
10
45
80
250
5000
45
780
2/5/10/20
5406 120 ** **
12
40
70
250
4100
90
560
2/5/10/20
5406 150 ** **
15
45
80
250
3300
55
710
2/5/10/20
5406 180 ** **
18
45
75
250
3700
90
560
2/5/10/20
5406 220 ** **
22
45
70
250
3100
135
450
2/5/10/20
5406 270 ** **
27
45
70
250
2900
115
500
2/5/10/20
5406 330 ** **
33
45
70
250
2550
115
490
2/5/10/20
5406 390 ** **
39
45
65
250
2150
120
480
2/5/10/20
5406 470 ** **
47
40
55
200
2050
200
380
2/5/10/20
5406 560 ** **
56
40
50
200
2000
290
310
2/5/10/20
5406 680 ** **
68
40
50
200
1700
360
280
2/5/10/20
5406 820 ** **
82
35
60
150
1700
590
220
2/5/10/20
5406 101 ** **
100
35
50
150
1550
890
180
2/5/10/20
5406 121 ** **
120
35
50
150
1300
1100
160
2/5/10/20
5406 151 ** **
150
30
40
100
1200
1200
150
2/5/10/20
5406 181 ** **
180
30
35
100
1150
1300
140
2/5/10/20
5406 221 ** **
220
30
30
100
1050
1900
120
2/5/10/20
5406 271 ** **
270
30
-
100
990
2100
115
2/5/10/20
5406 331 ** **
330
30
-
100
890
2900
95
2/5/10/20
5406 391 ** **
390
30
-
100
810
4000
80
2/5/10/20
5496 471 ** **
470
30
-
100
700
6200
80
2/5/10/20
5406 471 ** **
470
12
-
7,9
650
400
460
2/5/10/20
5406 561 ** **
560
12
-
7,9
535
410
360
2/5/10/20
5406 681 ** **
680
12
-
7,9
510
580
330
2/5/10/20
5406 821 ** **
820
12
-
7,9
470
780
320
2/5/10/20
5406 102 ** **
1000
12
-
7,9
400
1100
280
2/5/10/20
5406 122 ** **
1200
12
-
7,9
390
1160
230
2/5/10/20
5406 152 ** **
1500
12
-
7,9
340
1580
220
2/5/10/20
5406 182 ** **
1800
12
-
7,9
310
2340
190
2/5/10/20
5406 222 ** **
2200
12
-
7,9
280
3320
185
2/5/10/20
5406 272 ** **
2700
12
-
7,9
260
4000
180
2/5/10/20
- 22 -


Số phần tương tự - 54062704400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
54062704400 SUMIDA-54062704400 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
54062704400 SUMIDA-54062704400 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

Mô tả tương tự - 54062704400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
logo
Inolux Corporation
HT-F199TW5 INOLUX-HT-F199TW5 Datasheet
1Mb / 16P
   0.25mm Height InGaN White 0603 (1608)
logo
Murata Manufacturing Co...
NCP18WM154J03RB MURATA-NCP18WM154J03RB Datasheet
1Mb / 44P
   Temperature Sensor and Compensation 0603 (1608) Size
logo
Kingbright Corporation
APT1608XXX KINGBRIGHT-APT1608XXX Datasheet
214Kb / 1P
   SUPER THIN SMD CHIP LED 1608(0603)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP1608060LW8Q1C WALSIN-RFDIP1608060LW8Q1C Datasheet
455Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
RFDIP1608070G4T WALSIN-RFDIP1608070G4T Datasheet
219Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
logo
Rohm
CSL1104WBX ROHM-CSL1104WBX Datasheet
962Kb / 11P
   1608 (0603) size, compact and high intensity reflector type
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
HMK107C7224KA-TE TAIYO-YUDEN-HMK107C7224KA-TE Datasheet
331Kb / 2P
   Item Summary 0.22uF짹10%, 100V, X7S, 0603/1608 (EIA/JIS)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF1608060ABT WALSIN-RFLPF1608060ABT Datasheet
400Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060FM1T73 WALSIN-RFLPF1608060FM1T73 Datasheet
287Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com