công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR3A163HD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR3A163HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM Off-Line Switching Regulator ICs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR3A163HD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanken electric

  STR3A163HD Datasheet HTML 1Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR3A163HD Datasheet HTML 9Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
STR3A160HD-DS
July 20, 2012
PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR3A161HD, STR3A162HD,
STR3A163HD
Electrical Characteristics of Control Part Unless specifically noted, TA is 25°C, VCC = 18 V
Characteristic
Symbol
Test Conditions
Pins
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operation Start Voltage
VCC(ON)
2 – 3
13.8
15.3
16.8
V
Operation Stop Voltage*
VCC(OFF)
2 – 3
7.3
8.1
8.9
V
Circuit Current in Operation
ICC(ON)
VCC = 12 V
2 – 3
−−
2.5
mA
Minimum Start Voltage
VST(ON)
8 – 3
40
V
Startup Current
ISTARTUP
VCC = 13.5 V
2 – 3
−3.9
−2.5
−1.1
mA
Startup Current Threshold Biasing
Voltage*
VCC(BIAS)
2 – 3
8.5
9.5
10.5
V
Average Operation Frequency
fOSC(AVG)
8 – 3
90
100
110
kHz
Frequency Modulation Deviation
Δf
8 – 3
8
kHz
Maximum Duty Cycle
DMAX
8 – 3
77
83
89
%
Leading Edge Blanking Time
tBW
280
ns
OCP Compensation Coefficient
DPC
27
mV/μs
OCP Compensation Duty Cycle Limit
DDPC
−−
36
%
OCP Threshold Voltage at
Zero Duty Cycle
VOCP(L)
1 – 3
0.69
0.78
0.87
V
OCP Threshold Voltage at
36% Duty Cycle
VOCP(H)
1 – 3
0.79
0.88
0.97
V
Maximum Feedback Current
IFB(MAX)
4 – 3
−110
−70
−35
μA
Minimum Feedback Current
IFB(MIN)
4 – 3
−30
−15
−7
μA
FB/OLP Oscillation Stop Threshold
Voltage
VFB(OFF)
VCC = 32 V
4 – 3
1.09
1.21
1.33
V
OLP Threshold Voltage
VFB(OLP)
VCC = 32 V
4 – 3
7.3
8.1
8.9
V
OLP Operation Current
ICC(OLP)
VCC = 12 V
2 – 3
230
−μA
OLP Delay Time
tOLP
547086
ms
FB/OLP Clamp Voltage
VFB(CLAMP)
4 – 3
11.0
12.8
14.0
V
OVP Threshold Voltage
VCC(OVP)
2 – 3
27.5
29.5
31.5
V
Thermal Shutdown Activating
Temperature
TJ(TSD)
135
−−
°C
*VCC(BIAS) > VCC(OFF) always.


Số phần tương tự - STR3A163HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STR3A163HD ALLEGRO-STR3A163HD Datasheet
254Kb / 12P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results

Mô tả tương tự - STR3A163HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-A607XM SANKEN-STR-A607XM Datasheet
278Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR-A606XHD SANKEN-STR-A606XHD Datasheet
279Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151D ALLEGRO-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR-A6000M ALLEGRO-STR-A6000M Datasheet
277Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Sanken electric
STR-A606XH SANKEN-STR-A606XH Datasheet
279Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR3A151D SANKEN-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A161HD ALLEGRO-STR3A161HD Datasheet
254Kb / 12P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Sanken electric
STR3A151 SANKEN-STR3A151 Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151 ALLEGRO-STR3A151 Datasheet
264Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Sanken electric
STR-A605XM SANKEN-STR-A605XM Datasheet
278Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com