công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7445101 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 7445101
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER-CHOKE WE-PD 3
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7445101 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7445101 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445101 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445101 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
Gmm
@@FRM 1@@
Marking = Letter code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Sockel / Base
It is recommended that the temperature of the part does
MST
2009-02-09
SST
2005-06-21
MST
2004-10-11
MST
2004-06-03
Name
Datum / date
Keramik/ ceramic
Version 1
Version 4
Version 5
Änderung / modification
1,27 ref.
3,05 ref.
4,32 ref.
Typ S
Version 7
1,0 ref.
2,92 max.
4,45 max.
6,60 max.
Würth Elektronik
...............................................................................
not exceed 125 °C under worst case operating conditions
Endoberfläche / finishing electrode
100% Au
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - +125°C
µH
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
G Eigenschaften / granted properties:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
typ.
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
250,00
SRF
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
HP 4274 A für/for L und/and Q
@ 20°C
http://www.we-online.com
Datum / date
..............................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenbug · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
..............................................................................
...............................................................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-02-09
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
3,000
max.
Ω
0,040
± 20%
SPEICHERDROSSEL WE-PD 3
POWER-CHOKE WE-PD 3
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
7445101
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 0,1V
@ 20°C
L
1,00
RDC typ
ΔT= 40 K
RDC max
Luftfeuchtigkeit / humidity:
IDC
0,014
MHz
Ω
typ.
typ.
2SFBW 155° C
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
Ferrit / ferrite
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Isat
|ΔL/L|<10%
1,620
A
[mm]
6,86
3,56
1,40
4,06
B
C
A
F
D
E
D
G
111
X
SEITE 1 VON 3


Số phần tương tự - 7445101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445101 WURTH-7445101 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD3 SMD Shielded Power Inductor
74451015 WURTH-74451015 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445101 WURTH-7445101_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD3 SMD Shielded Power Inductor
More results

Mô tả tương tự - 7445101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445920 WURTH-7445920 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74459010 WURTH-74459010 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74459147 WURTH-74459147 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445302 WURTH-7445302 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445303 WURTH-7445303 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445404 WURTH-7445404 Datasheet
144Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74451122 WURTH-74451122 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74451147 WURTH-74451147 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74453112 WURTH-74453112 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74454010 WURTH-74454010 Datasheet
144Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com