công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N65KG-TN3-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 3N65KG-TN3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N65KG-TN3-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 3N65KG-TN3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
3N65K
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-837.A
TYPICAL CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - 3N65KG-TN3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N65KG-TN3-R UTC-3N65KG-TN3-R Datasheet
239Kb / 7P
   N-CHANNEL INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR
3N65KG-TN3-R UTC-3N65KG-TN3-R Datasheet
210Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFE
More results

Mô tả tương tự - 3N65KG-TN3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N65Z UTC-3N65Z Datasheet
350Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N65A UTC-3N65A Datasheet
399Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N65 UTC-3N65 Datasheet
399Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM7N65A TSC-TSM7N65A Datasheet
514Kb / 6P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
Microdiode Electronics ...
10N65F CHENDA-10N65F Datasheet
527Kb / 4P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
6N65 DYELEC-6N65 Datasheet
1Mb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
7N65 DYELEC-7N65 Datasheet
2Mb / 9P
   650V N-Channel Power MOSFET
8N65 DYELEC-8N65 Datasheet
1Mb / 9P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM12N65 TSC-TSM12N65 Datasheet
474Kb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
4N65 DYELEC-4N65 Datasheet
2Mb / 10P
   650V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com