công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N70KG-TF3-T bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 3N70KG-TF3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N70KG-TF3-T bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Unisonic Technologies

  3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N70KG-TF3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
3N70K
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
7 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-836.A
UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained
herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where
malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in
whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information
presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice.


Số phần tương tự - 3N70KG-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N70KG-TF1-T UTC-3N70KG-TF1-T Datasheet
212Kb / 6P
   N-CHANNEL JUNCTIN SILICON FET
More results

Mô tả tương tự - 3N70KG-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N70_1109 UTC-3N70_1109 Datasheet
248Kb / 7P
   3A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N70A UTC-3N70A Datasheet
266Kb / 7P
   700V, 3A N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
7N70 DYELEC-7N70 Datasheet
2Mb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N70 TSC-TSM2N70_11 Datasheet
442Kb / 10P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM8N70 TSC-TSM8N70 Datasheet
476Kb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
6N70 DYELEC-6N70 Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
7N70L DYELEC-7N70L Datasheet
2Mb / 6P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM8N70 TSC-TSM8N70_12 Datasheet
3Mb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM2N70 TSC-TSM2N70 Datasheet
211Kb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
10N70Z UTC-10N70Z Datasheet
209Kb / 6P
   10A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com