công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS2045C-Y bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS2045C-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive power Schottky rectifier
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS2045C-Y bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STPS2045C-Y Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS2045C-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Characteristics
STPS2045C-Y
4/7
Doc ID 17262 Rev 1
Figure 7.
Reverse leakage current versus
reverse voltage applied
(typical values, per diode)
Figure 8.
Junction capacitance versus
reverse voltage applied
(typical values, per diode)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
1E+3
1E+4
5E+4
I (µA)
R
V (V)
R
T =150°C
j
T =125°C
j
T =100°C
j
T =75°C
j
T =50°C
j
T =25°C
j
12
5
10
20
50
100
200
500
1000
C(pF)
V (V)
R
F=1MHz
V
=30mV
T =25°C
OSC
RMS
j
Figure 9.
Forward voltage drop versus
forward current
(maximum values, per diode)
Figure 10.
Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface
under tab
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.1
1.0
10.0
100.0
I
(A)
FM
T =125°C
(typical values)
j
T =125°C
j
T =25°C
j
V
(V)
FM
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
S(cm²)
R
(°C/W)
th(j-a)
(Epoxy printed circuit board,
copper thickness: 35 µm)


Số phần tương tự - STPS2045C-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS2045C STMICROELECTRONICS-STPS2045C Datasheet
107Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS2045CF STMICROELECTRONICS-STPS2045CF Datasheet
83Kb / 7P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS2045CFP STMICROELECTRONICS-STPS2045CFP Datasheet
107Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS2045CG STMICROELECTRONICS-STPS2045CG Datasheet
83Kb / 7P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS2045CG STMICROELECTRONICS-STPS2045CG Datasheet
107Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS2045C-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS5L60SY STMICROELECTRONICS-STPS5L60SY Datasheet
187Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS2H100-Y STMICROELECTRONICS-STPS2H100-Y Datasheet
112Kb / 9P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS3L40-Y STMICROELECTRONICS-STPS3L40-Y Datasheet
81Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS3L60-Y STMICROELECTRONICS-STPS3L60-Y Datasheet
87Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS340-Y STMICROELECTRONICS-STPS340-Y Datasheet
99Kb / 8P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS3150UY STMICROELECTRONICS-STPS3150UY Datasheet
95Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS640C-Y STMICROELECTRONICS-STPS640C-Y Datasheet
198Kb / 8P
   Automotive power Schottky rectifier
December 2013 Rev 2
STPS3L40SY STMICROELECTRONICS-STPS3L40SY Datasheet
91Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS1545-Y STMICROELECTRONICS-STPS1545-Y Datasheet
85Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
STPS1545C-Y STMICROELECTRONICS-STPS1545C-Y Datasheet
111Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
May 2011 Rev 1
STPS3L60U-Y STMICROELECTRONICS-STPS3L60U-Y Datasheet
223Kb / 7P
   Automotive power Schottky rectifier
March 2013 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com