công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS3H100 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS3H100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS3H100 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS3H100 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
STPS3H100
Characteristics
Doc ID 16776 Rev 1
5/9
Figure 13.
Thermal resistance junction to ambient versus copper surface under each lead
(SMBflat)
Figure 11.
Forward voltage drop versus
forward current
Figure 12.
Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface
under each lead (SMB)
I
(A)
FM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
T
j=25 °C
(Maximum values)
T
j=125 °C
(Maximum values)
T
j=125 °C
(Maximum values)
T
j=125 °C
(Typical values)
T
j=125 °C
(Typical values)
V
(V)
FM
R
(°C/W)
th(j-a)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
SMB
S
(cm²)
CU
R
(°C/W)
th(j-a)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
SMB flat
S
(cm²)
CU


Số phần tương tự - STPS3H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS3H100 STMICROELECTRONICS-STPS3H100 Datasheet
111Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS3H100AF STMICROELECTRONICS-STPS3H100AF Datasheet
300Kb / 8P
   High voltage power Schottky rectifier
July 2016 Rev 1
STPS3H100UF STMICROELECTRONICS-STPS3H100UF Datasheet
111Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS3H100UFN STMICROELECTRONICS-STPS3H100UFN Datasheet
204Kb / 9P
   100 V, 3 A Schottky rectifier
Rev 1 - January 2020
STPS3H100UFNY STMICROELECTRONICS-STPS3H100UFNY Datasheet
206Kb / 9P
   Automotive 100 V, 3 A power Schottky rectifier
Rev 1 - January 2020
More results

Mô tả tương tự - STPS3H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com