công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS1L40-Y bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS1L40-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive low drop power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS1L40-Y bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPS1L40-Y Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS1L40-Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Package information
STPS1L40-Y
6/9
Doc ID 18247 Rev 1
2
Package information
Epoxy meets UL94, V0
Cathode band (SMA, SMB)
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 16.
Footprint, dimensions in mm (inches)
Table 5.
SMA dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A1
1.90
2.45
0.075
0.094
A2
0.05
0.20
0.002
0.008
b
1.25
1.65
0.049
0.065
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
2.25
2.90
0.089
0.114
E
4.80
5.35
0.189
0.211
E1
3.95
4.60
0.156
0.181
L
0.75
1.50
0.030
0.059
E
C
L
E1
D
A1
A2
b
2.63
(0.103)
5.43
(0.214)
1.4
1.64
(0.064)
1.4
(0.055)
(0.055)


Số phần tương tự - STPS1L40-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1L40 STMICROELECTRONICS-STPS1L40 Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40 STMICROELECTRONICS-STPS1L40 Datasheet
48Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40A STMICROELECTRONICS-STPS1L40A Datasheet
76Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1L40AY STMICROELECTRONICS-STPS1L40AY Datasheet
113Kb / 9P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
STPS1L40M STMICROELECTRONICS-STPS1L40M Datasheet
48Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS1L40-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS2L60ZFY STMICROELECTRONICS-STPS2L60ZFY Datasheet
308Kb / 8P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
October 2016 Rev 2
STPS41H100C-Y STMICROELECTRONICS-STPS41H100C-Y Datasheet
109Kb / 7P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
STPS1L40AY STMICROELECTRONICS-STPS1L40AY Datasheet
113Kb / 9P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
STPS8L30-Y STMICROELECTRONICS-STPS8L30-Y Datasheet
130Kb / 8P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
July 2013 Rev 1
STPS2L40ZFY STMICROELECTRONICS-STPS2L40ZFY Datasheet
308Kb / 8P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
October 2016 Rev 1
STPS15L45C-Y STMICROELECTRONICS-STPS15L45C-Y Datasheet
218Kb / 8P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
July 2015 Rev 2
STPS1L60-Y STMICROELECTRONICS-STPS1L60-Y Datasheet
308Kb / 8P
   Automotive low drop power Schottky rectifier
October 2016 Rev 2
STPS61H100-Y STMICROELECTRONICS-STPS61H100-Y Datasheet
208Kb / 9P
   Automotive 100 V low drop power Schottky rectifier
July 2019 Rev 1
1N581X STMICROELECTRONICS-1N581X Datasheet
61Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
July 2003 - Ed: 4A
STPS3L25S STMICROELECTRONICS-STPS3L25S Datasheet
55Kb / 4P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com