công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST-025BL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Soberton Inc.

tên linh kiện ST-025BL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Transducer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOBERTON [Soberton Inc.]
Trang chủ  http://www.soberton.com
Logo SOBERTON - Soberton Inc.

ST-025BL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Soberton Inc.

  ST-025BL Datasheet HTML 1Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 2Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 3Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 4Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 5Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 6Page - Soberton Inc. ST-025BL Datasheet HTML 7Page - Soberton Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
C:ENVIRONMENT TEST
3/7
No.
Item
Test condition
Evaluation standard
1
High temp. test
After being placed in a chamber at +85℃ for 96
hours.
2
Low temp. test
After being placed in a chamber at -30℃ for 96
hours.
3
Thermal shock
The part shall be subjected to 10 cycles. One
cycle shall consist of;
4
Temp. / Humidity Cycle
The part shall be subjected to 10 cycle and consist
of;
After the test the part
shall meet
specifications without
any degradation in
appearance and
performance except
SPL. after 4 hours at
+25℃, The SPL shall
be in ± 10 dBA
compared with initial
one.
D: RELIABILITY TEST
No.
Item
Test condition
Evaluation standard
1
Operating
life test
□ Applying rated voltage, rated frequency, square wave ,
1/2 duty cycle:
Ordinary temperature
The part shall be subjected to 96 hours at room
temperature.
After the test the part shall
meet specifications without
any degradation in
appearance and performance
except SPL. after 4 hours at
+25℃,The SPL shall be in ±
10 dBA compared with
initial one.
TEST CONDITION.
Standard Test Condition : a)Temperature: +5~+35℃ b)Humidity:45~85% c)Pressure: 860~1060mbar
Judgment Test Condition :a)Temperature:+25±2℃
b)Humidity:60~70% c)Pressure: 860~1060mbar
+70℃
+25℃
a
b
c
24hrs
3hrs
3hrs
12±0.5hrs
a, b: 90~98%RH
c: 80~98%RH
-30℃
+20℃
30 min
15 min
30 min
+20℃
15 min
+85℃


Số phần tương tự - ST-025BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soberton Inc.
ST-025BL SOBERTON-ST-025BL Datasheet
118Kb / 1P
   Reflow Type (SMD)
ST-025BL SOBERTON-ST-025BL Datasheet
433Kb / 5P
   Electromagnetic Buzzer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA Datasheet
118Kb / 1P
   Reflow Type (SMD)
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA Datasheet
434Kb / 5P
   Electromagnetic Buzzer
More results

Mô tả tương tự - ST-025BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
254-MB562 ETC2-254-MB562 Datasheet
101Kb / 1P
   Magnetic Transducer
logo
DB Lectro Inc
MTS1035A04LM DBLECTRO-MTS1035A04LM Datasheet
282Kb / 1P
   Magnetic Transducer
logo
Soberton Inc.
ST-04BLA SOBERTON-ST-04BLA Datasheet
749Kb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA_09 Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BH SOBERTON-ST-025BH_09 Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BT SOBERTON-ST-025BT Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-03BLA SOBERTON-ST-03BLA Datasheet
761Kb / 7P
   Magnetic Transducer
logo
List of Unclassifed Man...
EMX-7T05P ETC2-EMX-7T05P Datasheet
114Kb / 1P
   Magnetic Transducer
EMX-300 ETC-EMX-300 Datasheet
174Kb / 1P
   Magnetic transducer Buzzer
logo
CUI INC
CCV-084B16-SMT CUI-CCV-084B16-SMT Datasheet
432Kb / 3P
   MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com