công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST-025BH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Soberton Inc.

tên linh kiện ST-025BH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Transducer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOBERTON [Soberton Inc.]
Trang chủ  http://www.soberton.com
Logo SOBERTON - Soberton Inc.

ST-025BH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Soberton Inc.

  ST-025BH_09 Datasheet HTML 1Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 2Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 3Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 4Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 5Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 6Page - Soberton Inc. ST-025BH_09 Datasheet HTML 7Page - Soberton Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Vo-p
0V
A:SCOPE
2/7
This specification applies ma
B:SPECIFICATION
■ Test condition: TEMP=+25±2 ℃ Related humidity=45~60±5% Air pressure:860-1060mbar
NO.
Item
Unit
Specification
Condition
gnetic buzzer, ST-025BH
1
Rated Voltage
Vo-p
3.6
2
Operating Voltage
Vo-p
2.5 - 4.5
3
Mean Current
mA
Max. 100
Applying rated voltage & rated frequency,
square wave 1/2 duty
4
Coil Resistance
16 ± 3
5
Sound Output
dBA
85/10cm
Distance at 10cm(A-weight free air), Applying
rated voltage & rated frequency, square
wave,1/2duty
6
Rated Frequency
Hz
2700
7
Operating Temp
-30-+85
8
Storage Temp
-40-+85
9
Dimension
mm
7.5 × 7.5 × 2.5
See attached drawing.
10
Weight
gram
0.8
11
Material
LCP (Black)
12
Terminal
SMD type
See attached drawing
( Plating Sn )
13
Environmental
Protection
Regulation
RoHS
14
Storage life
month
3
3 months preservation at room temp(25±3℃),
Humidity40%


Số phần tương tự - ST-025BH_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soberton Inc.
ST-025BH SOBERTON-ST-025BH_17 Datasheet
412Kb / 5P
   THIS SPECIFICATION APPLIES TO THE ELECTROMAGNETIC BUZZER
More results

Mô tả tương tự - ST-025BH_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
254-MB562 ETC2-254-MB562 Datasheet
101Kb / 1P
   Magnetic Transducer
logo
DB Lectro Inc
MTS1035A04LM DBLECTRO-MTS1035A04LM Datasheet
282Kb / 1P
   Magnetic Transducer
logo
Soberton Inc.
ST-04BLA SOBERTON-ST-04BLA Datasheet
749Kb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BLA SOBERTON-ST-025BLA_09 Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BT SOBERTON-ST-025BT Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-025BL SOBERTON-ST-025BL_09 Datasheet
1Mb / 7P
   Magnetic Transducer
ST-03BLA SOBERTON-ST-03BLA Datasheet
761Kb / 7P
   Magnetic Transducer
logo
List of Unclassifed Man...
EMX-7T05P ETC2-EMX-7T05P Datasheet
114Kb / 1P
   Magnetic Transducer
EMX-300 ETC-EMX-300 Datasheet
174Kb / 1P
   Magnetic transducer Buzzer
logo
CUI INC
CCV-084B16-SMT CUI-CCV-084B16-SMT Datasheet
432Kb / 3P
   MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com