công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STRH100N6 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STRH100N6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad-Hard N-channel, 60 V, 80 A Power MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STRH100N6 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STRH100N6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STRH100N6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
Electrical characteristics (curves)
STRH100N6
10/18
Doc ID 18353 Rev 3
4
Electrical characteristics (curves)
Figure 4.
Safe operating area
Figure 5.
Thermal impedance
Figure 6.
Output characteristics
Figure 7.
Transfer characteristics
ID
100
10
1
0.1
0.1
1
VDS(V)
10
(A)
Oper
ation
in
thi
s
are
a i
s
Limited
by
m
ax
R
DS
(on)
100µs
1ms
10ms
Sinlge
pulse
AM07261v1
5V
6V
7V
VGS=10V
ID
150
100
50
0
0
VDS(V)
10
(A)
5
200
250
300
350
HV32910
ID
10
1
3.5
4.5
VGS(V)
5.5
(A)
4.0
5.0
100
6.0
VDS= 1.3 V
TJ= +150 °C
TJ= 25 °C
TJ= -55 °C
AM07260V1


Số phần tương tự - STRH100N6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STRH100N10 STMICROELECTRONICS-STRH100N10 Datasheet
474Kb / 17P
   Rad-Hard 100 V, 48 A N-channel Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STRH100N6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STRH40N6 STMICROELECTRONICS-STRH40N6 Datasheet
444Kb / 16P
   Rad-Hard N-channel 60 V, 30 A Power MOSFET
STRH8N10 STMICROELECTRONICS-STRH8N10 Datasheet
501Kb / 18P
   Rad-Hard N-channel 100 V, 6 A Power MOSFET
STRH100N10 STMICROELECTRONICS-STRH100N10 Datasheet
474Kb / 17P
   Rad-Hard 100 V, 48 A N-channel Power MOSFET
STRH40P10 STMICROELECTRONICS-STRH40P10 Datasheet
405Kb / 18P
   Rad-Hard P-channel 100 V, 34 A Power MOSFET
STRH12P10 STMICROELECTRONICS-STRH12P10 Datasheet
421Kb / 15P
   Rad-Hard 100 V, 12 A, P-channel Power MOSFET
May 2022 Rev 9
2N2907AHR STMICROELECTRONICS-2N2907AHR_V01 Datasheet
276Kb / 14P
   Rad-hard 60 V, 0.6 A PNP transistor
DS6095 - Rev 14 - February 2022
logo
Sensitron
SRADM1002 SENSITRON-SRADM1002 Datasheet
190Kb / 2P
   JHERMETIC RAD HARD POWER MOSFET N-CHANNEL QUAD
SRADM1001 SENSITRON-SRADM1001 Datasheet
213Kb / 3P
   HERMETIC RAD HARD POWER N-CHANNEL MOSFET ARRAY
logo
STMicroelectronics
STTH60400HR STMICROELECTRONICS-STTH60400HR Datasheet
250Kb / 11P
   Rad-Hard 60 A - 400 V fast recovery rectifier
June 2020 Rev 3
logo
Renesas Technology Corp
N0605N RENESAS-N0605N Datasheet
676Kb / 7P
   N-channel MOSFET 60 V, 80 A, 8.5 mΩ
2019.9.30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com