công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS39500CM18 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS39500CM18
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39500CM18 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS39500CM18 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39500CM18 Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
TS39500/1/2
1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
with Multi-Function
8/12
Version: B07
TO-220 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX = Output Voltage
(18=1.8V, 25=2.5V, 33=3.3V, 50=5V)
TO-220 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.000
10.500
0.394
0.413
B
3.740
3.910
0.147
0.154
C
2.440
2.940
0.096
0.116
D
-
6.350
-
0.250
E
0.381
1.106
0.015
0.044
F
2.345
2.715
0.092
0.107
G
4.690
5.430
0.185
0.214
H
12.700
14.732
0.500
0.580
I
8.382
9.017
0.330
0.355
J
14.224
16.510
0.560
0.650
K
3.556
4.826
0.140
0.190
L
0.508
1.397
0.020
0.055
M
27.700
29.620
1.091
1.166
N
2.032
2.921
0.080
0.115
O
0.255
0.610
0.010
0.024
P
5.842
6.858
0.230
0.270


Số phần tương tự - TS39500CM18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39500CM TSC-TS39500CM Datasheet
501Kb / 12P
   5A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS39500CM25 TSC-TS39500CM25 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CM33 TSC-TS39500CM33 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CM50 TSC-TS39500CM50 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CMRN TSC-TS39500CMRN Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results

Mô tả tương tự - TS39500CM18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39153CZ550 TSC-TS39153CZ550 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ18 TSC-TS39500CZ18 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ518 TSC-TS39501CZ518 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ525 TSC-TS39501CZ525 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39150 TSC-TS39150_08 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ50 TSC-TS39500CZ50 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CM550 TSC-TS39501CM550 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS29150 TSC-TS29150_07 Datasheet
468Kb / 11P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39150CZ18 TSC-TS39150CZ18 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39153CZ518 TSC-TS39153CZ518 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ33 TSC-TS39500CZ33 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com