công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5215CX550 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS5215CX550
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5215CX550 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5215CX550 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5215CX550 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TS5215
300mA Low Noise LDO
Voltage Regulator with Enable
6/9
Version: B07
SOT-25 Mechanical Drawing
Marking Diagram
H = Device Code
X = Voltage Code
(5 = 5.0V, S = 3.3V, K = 2.5V)
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L = Lot Code
SOT-25 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX.
A+A1
0.09
1.25
0.0354
0.0492
B
0.30
0.50
0.0118
0.0197
C
0.09
0.25
0.0035
0.0098
D
2.70
3.10
0.1063
0.1220
E
1.40
1.80
0.0551
0.0709
E
1.90 BSC
0.0748 BSC
H
2.40
3.00
0.09449
0.1181
L
0.35 BSC
0.0138 BSC
Ө1
10º
10º
S1
0.95 BSC
0.0374 BSC


Số phần tương tự - TS5215CX550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5215CX5 TSC-TS5215CX5 Datasheet
174Kb / 7P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX525 TSC-TS5215CX525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX533 TSC-TS5215CX533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX5RF TSC-TS5215CX5RF Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results

Mô tả tương tự - TS5215CX550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5215CS25 TSC-TS5215CS25 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY533 TSC-TS5215CY533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS33 TSC-TS5215CS33 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX533 TSC-TS5215CX533 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CX525 TSC-TS5215CX525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215 TSC-TS5215_07 Datasheet
385Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215 TSC-TS5215 Datasheet
174Kb / 7P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CS50 TSC-TS5215CS50 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215CY525 TSC-TS5215CY525 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
TS5215 TSC-TS5215_08 Datasheet
218Kb / 9P
   300mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com