công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5204CQ50 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS5204CQ50
Giải thích chi tiết về linh kiện  150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5204CQ50 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5204CQ50 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CQ50 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TS5204
150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
5/8
Version: G12
SOT-23 Mechanical Drawing
Marking Diagram
J = Device Code
X = Voltage Code
(5 = 5.0V, S = 3.3V)
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L = Lot Code
SOT-23 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX.
A
0.95 BSC
0.037 BSC
A1
1.9 BSC
0.074 BSC
B
2.60
3.00
0.102
0.118
C
1.40
1.70
0.055
0.067
D
2.80
3.10
0.110
0.122
E
1.00
1.30
0.039
0.051
F
0.00
0.10
0.000
0.004
G
0.35
0.50
0.014
0.020
H
0.10
0.20
0.004
0.008
I
0.30
0.60
0.012
0.024
J
10º
10º


Số phần tương tự - TS5204CQ50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5204CQ50RF TSC-TS5204CQ50RF Datasheet
205Kb / 9P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS5204CQ50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5204CQ33 TSC-TS5204CQ33 Datasheet
186Kb / 8P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204_11 Datasheet
177Kb / 8P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
logo
Calogic, LLC
CLM5205 CALOGIC-CLM5205 Datasheet
46Kb / 3P
   150mA Low-Noise LDO Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5204 TSC-TS5204_1 Datasheet
190Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204_06 Datasheet
141Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204_07 Datasheet
264Kb / 6P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204 Datasheet
141Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
logo
Sipex Corporation
SPX5205 SIPEX-SPX5205_04 Datasheet
184Kb / 8P
   150mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator
logo
Exar Corporation
SPX5205 EXAR-SPX5205 Datasheet
4Mb / 8P
   150mA, LOW-NOISE LDO VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
LR1102 UTC-LR1102 Datasheet
188Kb / 12P
   LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com