công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZY47 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

tên linh kiện ZY47
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON POWER ZENER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAYCHIPST [Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.taychipst.com
Logo TAYCHIPST - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

ZY47 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

  ZY47 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd ZY47 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd ZY47 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1 of 3
Web Site: www.taychipst.com
FEATURES
E-mail: sales@taychipst.com
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Mechanical Data
· 2 Watt Power Dissipation
· Zener Voltages from 11V - 200V
· Graded per International E24 Standard
· Case: Glass, DO-41
· Leads: Solderable per MIL-STD-202,
Method 208
· Polarity: Cathode Band
· Marking: Type Number
· Weight: 0.35 grams (approx.)
Maximum Ratings
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Zener Current (see Table on Page 2)
——
Maximum Power Dissipation (Note 1)
Pd
2W
Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note 1)
RqJA
62.5
K/W
Operating and Storage Temperature Range
Tj,TSTG
-55 to +150
°C
Notes:
1. Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10mm from case.
@TA = 25°C unless otherwise specified
SILICON POWER ZENER DIODE
10.4V-188V
2W
ZY11 THRU ZY200


Số phần tương tự - ZY47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZY47 DIODES-ZY47 Datasheet
63Kb / 3P
   SILICON POWER ZENER DIODE
DS21406 Rev. E-3
logo
Diotec Semiconductor
ZY47 DIOTEC-ZY47 Datasheet
142Kb / 3P
   Silicon-Power-Zener Diodes (non-planar technology)
logo
General Semiconductor
ZY47 GE-ZY47 Datasheet
364Kb / 7P
   ZENER DIODES
logo
Shanghai Semitech Semic...
ZY47 SEMITECH-ZY47 Datasheet
48Kb / 2P
   Low leakage current
logo
Diotec Semiconductor
ZY47 DIOTEC-ZY47 Datasheet
111Kb / 2P
   Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
More results

Mô tả tương tự - ZY47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
BZP61 ZETEX-BZP61 Datasheet
188Kb / 4P
   Silicon Power Zener Diode
BZV61 ZETEX-BZV61 Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Power Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
ZPU100 DIODES-ZPU100 Datasheet
57Kb / 2P
   SILICON POWER ZENER DIODE
DS21405 Rev.D-3
ZY11 DIODES-ZY11 Datasheet
63Kb / 3P
   SILICON POWER ZENER DIODE
DS21406 Rev. E-3
ZPY1 DIODES-ZPY1 Datasheet
62Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODE
DS21404 Rev. D-3
logo
Pan Jit International I...
1N4736A PANJIT-1N4736A_09 Datasheet
360Kb / 5P
   SILICON ZENER DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4832 NJSEMI-1N4832 Datasheet
77Kb / 1P
   SILICON ZENER DIODE
logo
Seme LAB
1N4109D2A SEME-LAB-1N4109D2A Datasheet
195Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODE
logo
Pan Jit International I...
1N4728A-G PANJIT-1N4728A-G_10 Datasheet
304Kb / 5P
   SILICON ZENER DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5930 NJSEMI-1N5930 Datasheet
67Kb / 1P
   SILICON ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com