công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA15CN-5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Protek Devices

tên linh kiện SMDA15CN-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SMDA15CN-5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Protek Devices

  SMDA15CN-5 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SMDA15CN-5 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SMDA15CN-5 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SMDA15CN-5 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SMDA15CN-5 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SMDA15CN-5 Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05127.R7 10/12
Page 2
SMDA05CN-5 - SMDA24CN-5
TYPICAL DEVICE ChARACTERISTICS
MAXIMUM RATINGS @ 25°C Unless otherwise Specified
PARAMETER
SYMBoL
VALUE
UNITS
Operating Temperature
T
L
-55 to 150
°C
Storage Temperature
T
STG
-55 to 150
°C
Peak Pulse Power (tp = 8/20µs) - See Figure 1
P
PP
500
Watts
ELECTRICAL ChARACTERISTICS PER LINE @ 25°C Unless otherwise Specified
PART
NUMBER
DEVICE
MARkING
RATED
STAND-oFF
VoLTAGE
V
WM
VoLTS
MINIMUM
BREAkDoWN
VoLTAGE
@1mA
V
(BR)
VoLTS
MAXIMUM
CLAMPING
VoLTAGE
(Fig. 2)
@I
P = 1A
V
C
VoLTS
MAXIMUM
CLAMPING
VoLTAGE
(Fig. 2)
@ 8/20µs
V
C @ IPP
MAXIMUM
LEAkAGE
CURRENT
@V
WM
I
D
µA
MAXIMUM
CAPACITANCE
@0V, 1Mhz
C
pF
SMDA05CN-5
TEB
5.0
6.0
9.8
19.0V @ 30.0A
10
350
SMDA12CN-5
TED
12.0
13.4
19.0
29.0V @ 20.0A
1
150
SMDA15CN-5
TEF
15.0
16.7
24.0
31.0V @ 18.0A
1
75
SMDA24CN-5
TEH
24.0
26.7
43.0
45.0V @ 13.0A
1
63


Số phần tương tự - SMDA15CN-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA15CN-5 SEMTECH-SMDA15CN-5 Datasheet
152Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines????
logo
Protek Devices
SMDA15CN-5 PROTEC-SMDA15CN-5 Datasheet
100Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Semtech Corporation
SMDA15CN-5 SEMTECH-SMDA15CN-5 Datasheet
150Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
logo
Protek Devices
SMDA15CN-5 PROTEC-SMDA15CN-5 Datasheet
507Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
logo
Semtech Corporation
SMDA15CN-5.T SEMTECH-SMDA15CN-5.T Datasheet
150Kb / 6P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Five Lines
More results

Mô tả tương tự - SMDA15CN-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
TSMDA05CM PROTEC-TSMDA05CM_11 Datasheet
500Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05-LF PROTEC-SMDA05-LF Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603_12 Datasheet
639Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CN-5 PROTEC-SMDA05CN-5_11 Datasheet
507Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA36C-LF PROTEC-SMDA36C-LF Datasheet
697Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA15C-LF-T7 PROTEC-SMDA15C-LF-T7 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603 Datasheet
636Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_11 Datasheet
511Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA03 PROTEC-SMDA03_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com