công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA05LCC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Protek Devices

tên linh kiện SMDA05LCC
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SMDA05LCC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Protek Devices

Back Button SMDA05LCC Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 6Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 7Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 8Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 9Page - Protek Devices SMDA05LCC Datasheet HTML 10Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05074.R10 10/12
Page 8
SMDA03LC - SMDA24LCC
SO-8 PACkAGE INFORMATION
OUTLINE DIMENSIONS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.05 BSC
J
0.18
0.25
0.007
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.008
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
NOTES
1. -T- = Seating plane and datum surface.
2. Dimensions “A” and “B” are datum.
3. Dimensions “A” and “B” do not include mold protrusion.
4. Maximum mold protrusion is 0.015” (0.380mm) per side.
5. Dimensioning and tolerances per ANSI Y14.5M, 1982.
6. Dimensions are exclusive of mold flash and metal burrs.
PAD LAYOUT DIMENSIONS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.14
1.40
0.045
0.055
B
0.64
0.89
0.025
0.035
C
6.22
-
0.245
-
D
3.94
4.17
0.155
0.165
E
1.02
1.27
0.040
0.050
NOTES
1. Controlling dimension: inches.
-A-
8
5
1
4
-B-
P
G
D
-T-
C
K
J
R x 45°
0° - 10°
F
4 PL
0.010” (0.25mm) M B
+
8 PL
0.010” (0.25mm)
B
+
A
T
A
B
C
D
E
M
M
S
S


Số phần tương tự - SMDA05LCC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SMDA05LCC PROTEC-SMDA05LCC Datasheet
116Kb / 5P
   LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SMDA05LCC PROTEC-SMDA05LCC Datasheet
795Kb / 10P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Sangdest Microelectroni...
SMDA05LCC SMC-SMDA05LCC Datasheet
161Kb / 4P
   SO-8
More results

Mô tả tương tự - SMDA05LCC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PLCDA03 PROTEC-PLCDA03_12 Datasheet
886Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SMDA03LC PROTEC-SMDA03LC_11 Datasheet
795Kb / 10P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SM16LC03 PROTEC-SM16LC03_12 Datasheet
889Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03C-6 PROTEC-PLCDA03C-6_12 Datasheet
917Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA05C-6-LF PROTEC-PLCDA05C-6-LF Datasheet
917Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03C-6 PROTEC-PLCDA03C-6_11 Datasheet
914Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA05-LF PROTEC-PLCDA05-LF Datasheet
886Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE ultra LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
USB50803C PROTEC-USB50803C Datasheet
526Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
USB50803 PROTEC-USB50803_12 Datasheet
529Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03 PROTEC-PLCDA03_11 Datasheet
884Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com