công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM16LC03 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Protek Devices

tên linh kiện SM16LC03
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM16LC03 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Protek Devices

  SM16LC03_12 Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 6Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 7Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 8Page - Protek Devices SM16LC03_12 Datasheet HTML 9Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05051.R14 10/12
Page 1
SM16LC03 - SM16LC36C
500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
DESCRIPTION
The SM16LCxx and SM16LCxxC Series are low capacitance multi-line transient voltage suppressor arrays that provides
board level protection for standard TTL and MOS bus line applications against the damaging effects of ESD, tertiary
lightning and switching transients.
This series has a peak pulse power rating of 500 Watts for an 8/20µs waveshape. This device series meets the IEC
61000-4-2, IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5 requirements.
FEATURES
• Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air - 15kV, Contact - 8kV
• Compatible with IEC 61000-4-4 (EFT): 40A - 5/50ns
• Compatible with IEC 61000-4-5 (Surge): 12A, 8/20µs - Level 1(Line-
Gnd) & Level 2(Line-Line)
• 500 Watts Peak Pulse Power per Line (tp = 8/20µs)
• Unidirectional and Bidirectional Configurations
• ESD Protection > 25 kilovolts
• Available in Multiple Voltages Ranging from 3.3V to 36V
• Protects up to 8 Lines
• Low Capacitance: 15pF
• RoHS Compliant
• REACH Compliant
APPLICATIONS
• Wireless Communication Circuits
• RS-422, RS-432 & RS-485
• Low Voltage ASICs
• Ethernet Interfaces
MEChANICAL ChARACTERISTICS
• Molded JEDEC SO-16 Package
• Approximate Weight: 0.15 grams
• Lead-Free Pure-Tin Plating (Annealed)
• Solder Reflow Temperature:
Pure-Tin - Sn, 100: 260-270°C
• 16mm Tape and Reel Per EIA Standard 481
• Flammability Rating UL 94V-0
PIN CONFIGURATIONS
SO-16 PACkAGE
1
2
5
4
16
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
5
4
16
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
UNIDIRECTIONAL
BIDIRECTIONAL


Số phần tương tự - SM16LC03_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
SM16LC03 PROTEC-SM16LC03_11 Datasheet
887Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRY
More results

Mô tả tương tự - SM16LC03_12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PLCDA03 PROTEC-PLCDA03_12 Datasheet
886Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SMDA03LC PROTEC-SMDA03LC_11 Datasheet
795Kb / 10P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03C-6 PROTEC-PLCDA03C-6_12 Datasheet
917Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SMDA03LC PROTEC-SMDA03LC_12 Datasheet
798Kb / 10P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA05C-6-LF PROTEC-PLCDA05C-6-LF Datasheet
917Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03C-6 PROTEC-PLCDA03C-6_11 Datasheet
914Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA05-LF PROTEC-PLCDA05-LF Datasheet
886Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE ultra LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
USB50803C PROTEC-USB50803C Datasheet
526Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
USB50803 PROTEC-USB50803_12 Datasheet
529Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLCDA03 PROTEC-PLCDA03_11 Datasheet
884Kb / 9P
   500 WATT MULTI-LINE ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com