công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S208K6T6TR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S208K6T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
Download  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S208K6T6TR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM8S208K6T6TR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 103 page
background image
STM8S207xx, STM8S208xx
Description
Doc ID 14733 Rev 12
11/103
Table 2.
STM8S20xxx performance line features
Device
STM8S207MB
STM8S207M8
STM8S207RB
STM8S207R8
STM8S207R6
STM8S207CB
STM8S207C8
STM8S207C6
STM8S207SB
STM8S207S8
STM8S207S6
STM8S207K8
STM8S207K6
80
80
64
64
64
48
48
48
44
44
44
32
32
68
68
52
52
52
38
38
38
34
34
34
25
25
37
37
36
36
36
35
35
35
31
31
31
23
23
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16
16
16
16
16
10
10
10
9
9
9
7
7
18
18
16
16
16
16
16
16
15
15
15
12
12
128 K
64 K
128 K
64 K
32 K
128 K
64 K
32 K
128 K
64 K
32 K
64 K
32 K
2048
2048
2048
1536
1024
2048
1536
1024
1536
1536
1024
1024
1024
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
No
STM8S208MB
STM8S208RB
STM8S208R8
STM8S208R6
STM8S208CB
STM8S208C8
STM8S208C6
STM8S208SB
STM8S208S8
STM8S208S6
80
64
64
64
48
48
48
44
44
44
68
52
52
52
38
38
38
34
34
34
37
37
37
37
35
35
35
31
31
31
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16
16
16
16
10
10
10
9
9
9
18
16
16
16
16
16
16
15
15
15
128 K
128 K
64 K
32 K
128 K
64 K
32 K
128 K
64 K
32 K
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
1536
1536
1536
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
6 K
Yes


Số phần tương tự - STM8S208K6T6TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8S208K6T6TR STMICROELECTRONICS-STM8S208K6T6TR Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 Kbytes Flash, integrated EEPROM,10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I짼C, CAN
More results

Mô tả tương tự - STM8S208K6T6TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8S003K3 STMICROELECTRONICS-STM8S003K3 Datasheet
956Kb / 100P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes
STM8S103K3 STMICROELECTRONICS-STM8S103K3 Datasheet
1Mb / 113P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data
STM8S207MB STMICROELECTRONICS-STM8S207MB_10 Datasheet
1Mb / 103P
   Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 Kbytes Flash, integrated EEPROM,10-bit ADC, timers, 2 UARTs, SPI, I짼C, CAN
STM32G071C8 STMICROELECTRONICS-STM32G071C8 Datasheet
2Mb / 133P
   Arm Cortex-M0 32-bit MCU, up to 128 KB Flash, 36 KB RAM
March 2020 Rev 3
STM8L051F3P6 STMICROELECTRONICS-STM8L051F3P6 Datasheet
346Kb / 46P
   Value line, 8-bit ultralow power MCU, 8-KB Flash
STM8S003F3P6TR STMICROELECTRONICS-STM8S003F3P6TR Datasheet
956Kb / 100P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI
STM8S103XX STMICROELECTRONICS-STM8S103XX Datasheet
1Mb / 56P
   Access line, STM8S 8-bit MCU, up to 32 Kbytes Flash, 10-bit ADC, timers, USART, SPI, I짼C
STM32F103X8 STMICROELECTRONICS-STM32F103X8_13 Datasheet
1Mb / 105P
   Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash
STM8S103F3P3 STMICROELECTRONICS-STM8S103F3P3 Datasheet
1Mb / 113P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I2C
STM8S103K3T6C STMICROELECTRONICS-STM8S103K3T6C Datasheet
1Mb / 117P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com