công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB3EZ16 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

tên linh kiện SMB3EZ16
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAYCHIPST [Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.taychipst.com
Logo TAYCHIPST - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

SMB3EZ16 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

  SMB3EZ16 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd SMB3EZ16 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd SMB3EZ16 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd SMB3EZ16 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
SMB3EZ6.8 THRU SMB3EZ100
SMB3EZ6.8 THRU SMB3EZ100
4
of 4
E-mail: sales@taychipst.com
Web Site: www.taychipst.com
4
5
6
7
RANGE
8
GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
6.8V-100V
7.5mA-110mA


Số phần tương tự - SMB3EZ16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB3EZ160D5 SECOS-SMB3EZ160D5 Datasheet
265Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Micro Commercial Compon...
SMB3EZ160D5 MCC-SMB3EZ160D5 Datasheet
575Kb / 4P
   3 W Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode 5.6-200 Volts
logo
Anova Technologies CO.,...
SMB3EZ160D5 ANOVA-SMB3EZ160D5 Datasheet
261Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
SMB3EZ160D5;3F9;DO-214AA ANOVA-SMB3EZ160D5;3F9;DO-214AA Datasheet
261Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB3EZ16D5 SECOS-SMB3EZ16D5 Datasheet
265Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - SMB3EZ16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
2EZ11 PANJIT-2EZ11_04 Datasheet
305Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1N5913B PANJIT-1N5913B Datasheet
457Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB2EZ6.8 PANJIT-1SMB2EZ6.8_09 Datasheet
356Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB3EZ6.8 PANJIT-1SMB3EZ6.8_09 Datasheet
347Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1N5334B PANJIT-1N5334B Datasheet
453Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
1SMB2EZ6.8 TAYCHIPST-1SMB2EZ6.8 Datasheet
12Mb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
3EZ6.8 PANJIT-3EZ6.8 Datasheet
693Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB3EZ47-AU PANJIT-1SMB3EZ47-AU Datasheet
319Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
3EZ11 PANJIT-3EZ11_04 Datasheet
294Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB2EZ6.8 PANJIT-1SMB2EZ6.8 Datasheet
674Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
1SMB5913B TAYCHIPST-1SMB5913B Datasheet
13Mb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com