công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS66SB17 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS66SB17
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Manual 16th edition
Download  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

1PS66SB17 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 1PS66SB17 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 1PS66SB17 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 130 page
background image
10
NXP Semiconductors RF Manual 16th edition
Product highlight:
BLF8G10LS-160
160 W LDMOS power transistor for base W-CDMA base station and
multi-carrier applications at frequencies from 920 to 960 MHz.
Features
` Excellent ruggedness
` High efficiency
` Low R
th providing excellent thermal stability
` Designed for broadband operation (920 to 960 MHz)
` Lower output capacitance for improved performance in Doherty
applications
` Low memory effects for excellent pre-distortability
` Internally matched for ease of use
` Integrated ESD protection
` Compliant to Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
2002/95/EC
Recommended products
Function
Product
f
min (MHz)
f
max (MHz)
P1dB (W)
Matching
Package
Type
HPA
Driver
700
2200
10
-
SOT1179
BLP7G22-10*
Driver/final
2110
2170
40
I/O
SOT1121
BLF6G22L(S)-40P
2500
2700
40
I/O
SOT1121
BLF6G27L(S)-40P
MMIC
2000
2200
60
I/O
SOT1212
BLM7G22S-60PB(G)*
Final
700
1000
160
-
SOT467
BLF6H10L(S)-160
700
1000
200
I/O
SOT1244C
BLF8G10LS-200GV
700
1000
270
I/O
SOT1244C
BLF8G10LS-270GV
850
960
300
I/O
SOT539
BLF8G10L(S)-300P*
900
1000
140
O
SOT1224
BLP7G09S-140P(G)*
920
960
160
I/O
SOT502
BLF8G10L(S)-160*
920
960
250
I/O
SOT502
BLF7G10L(S)-250
1800
1900
260
I/O
SOT539B
BLF7G20LS-260A*
1805
1880
250
I/O
SOT539
BLF7G20L(S)-250P
2000
2200
160
I/O
SOT502B
BLF7G22L(S)-160*
2000
2200
200
I/O
SOT1244C
BLF8G22LS-200GV*
2000
2200
270
I/O
SOT1244C
BLF8G22LS-270GV*
2500
2700
100
I/O
SOT502
BLF7G27L(S)-100
2500
2700
140
I/O
SOT502
BLF7G27L(S)-140
3400
3600
100
I/O
SOT502
BLF6G38(LS)-100
Integrated Doherty
2010
2025
50
O
SOT1130
BLD6G21L(S)-50
* Check status in section 3.1, as this type is not yet released for mass production


Số phần tương tự - 1PS66SB17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB17 PHILIPS-1PS66SB17 Datasheet
49Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS66SB17 NEXPERIA-1PS66SB17 Datasheet
180Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
More results

Mô tả tương tự - 1PS66SB17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAP70AM PHILIPS-BAP70AM Datasheet
1Mb / 8P
   RF Manual 7th edition
Rev. 2-7 September 2010
logo
Motorola, Inc
M68000 MOTOROLA-M68000_1 Datasheet
7Mb / 224P
   Microprocessor User Manual Ninth Edition
MC68EC000EI8 MOTOROLA-MC68EC000EI8 Datasheet
7Mb / 224P
   MICROPROCESSOR USERS MANUAL NINTH EDITION
logo
List of Unclassifed Man...
JEDI ETC1-JEDI Datasheet
345Kb / 2P
   Seeed Studio Edition
logo
API Technologies Corp
3056 APITECH-3056 Datasheet
477Kb / 1P
   RF Manual Step Attenuator
logo
Delta Electronics, Inc.
FHS-A9020S01 DELTA-FHS-A9020S01 Datasheet
729Kb / 2P
   Extreme edition sequence
logo
Yantel Corporation
1333 YANTEL-1333 Datasheet
134Kb / 2P
   SMD RF Manual Tunable Inductor
2611 YANTEL-2611 Datasheet
142Kb / 2P
   SMD RF Manual Tunable Inductor
2616 YANTEL-2616 Datasheet
135Kb / 2P
   SMD RF Manual Tunable Inductor
2713 YANTEL-2713 Datasheet
182Kb / 2P
   SMD RF Manual Tunable Inductor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com