công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74VHCT257ADTR2G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện M74VHCT257ADTR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

M74VHCT257ADTR2G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor M74VHCT257ADTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC74VHCT257A
http://onsemi.com
5
A, B or S
Figure 5. Switching Waveform
Figure 6. Switching Waveform
Figure 7. Test Circuit
VCC
GND
Y
tPHL
tPLH
50%
50% VCC
Figure 8. Test Circuit
INPUT
*Includes all probe and jig capacitance
OUTPUT
TEST POINT
CL *
1 k
W
CONNECT TO VCC WHEN
TESTING tPLZ AND tPZL.
CONNECT TO GND WHEN
TESTING tPHZ AND tPZH.
DEVICE
UNDER
TEST
Figure 9. Input Equivalent Circuit
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
50%
50% VCC
50% VCC
VCC
GND
HIGH
IMPEDANCE
VOL + 0.3V
VOH - 0.3V
Y
Y
OE
tPZL
tPLZ
tPZH
tPHZ
HIGH
IMPEDANCE
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74VHCT257ADG
SOIC−16
(Pb−Free)
48 Units / Rail
MC74VHCT257ADR2G
SOIC−16
(Pb−Free)
2500 Tape & Reel
MC74VHCT257ADTG
TSSOP−16*
96 Units / Rail
M74VHCT257ADTR2G
TSSOP−16*
2500 Tape & Reel
MC74VHCT257AMG
SOEIAJ−16
(Pb−Free)
50 Units / Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*This package is inherently Pb−Free.


Số phần tương tự - M74VHCT257ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
M74VHCT257ADTR2G ONSEMI-M74VHCT257ADTR2G Datasheet
102Kb / 7P
   Quad 2-Channel Multiplexer
October, 2014 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - M74VHCT257ADTR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT257A ONSEMI-MC74VHCT257A Datasheet
98Kb / 8P
   Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
April, 2001 ??Rev. 1
MC74VHCT257A ONSEMI-MC74VHCT257A_04 Datasheet
99Kb / 8P
   Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
September, 2004 ??Rev. 2
MC74VHC257 ONSEMI-MC74VHC257_14 Datasheet
97Kb / 7P
   Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
September, 2014 ??Rev. 6
MC74VHC257 ONSEMI-MC74VHC257 Datasheet
95Kb / 8P
   Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
September, 2004 ??Rev. 3
MC74LVX257 ONSEMI-MC74LVX257 Datasheet
94Kb / 8P
   Quad 2-Channel Multiplexer with 3-State Outputs
March, 2005 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
74F258A FAIRCHILD-74F258A Datasheet
56Kb / 6P
   Quad 2-Input Multiplexer with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
SN54LS257B MOTOROLA-SN54LS257B Datasheet
182Kb / 6P
   QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT258 FAIRCHILD-74ACT258_07 Datasheet
284Kb / 10P
   Quad 2-Input Multiplexer with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
CY74FCT257T TI-CY74FCT257T Datasheet
330Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Motorola, Inc
MC74F257A MOTOROLA-MC74F257A Datasheet
78Kb / 3P
   QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com