công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHCT50ADG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHCT50ADG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHCT50ADG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHCT50ADG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
MC74VHCT50A
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
D SUFFIX
CASE 751A−03
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT
7X


Số phần tương tự - MC74VHCT50ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT50ADG ONSEMI-MC74VHCT50ADG Datasheet
92Kb / 7P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL?묬ompatible Inputs
January, 2007??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC74VHCT50ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT125DF1G ONSEMI-MC74VHC1GT125DF1G Datasheet
138Kb / 6P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
September, 2012 ??Rev. 14
logo
First Silicon Co., Ltd
FC74VHC1G50 FS-FC74VHC1G50 Datasheet
398Kb / 4P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1GT50 ONSEMI-MC74VHC1GT50 Datasheet
84Kb / 8P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
March, 2003 - Rev. 11
MC74VHC1GT50 ONSEMI-MC74VHC1GT50_15 Datasheet
83Kb / 6P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
October, 2015 ??Rev. 16
MC74VHC1GT126 ONSEMI-MC74VHC1GT126 Datasheet
134Kb / 6P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
May, 2012 ??Rev. 15
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1G50 LRC-L74VHC1G50 Datasheet
434Kb / 6P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
logo
ON Semiconductor
NL17SHT126 ONSEMI-NL17SHT126 Datasheet
108Kb / 5P
   Noninverting Buffer CMOS Logic Level Shifter
August, 2011 ??Rev. 0
MC74VHC1GT50 ONSEMI-MC74VHC1GT50_11 Datasheet
118Kb / 6P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
May, 2011 ??Rev. 14
MC74VHC1GT50DTT1G ONSEMI-MC74VHC1GT50DTT1G Datasheet
128Kb / 6P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
February, 2013 ??Rev. 15
MC74VHC1GT125 ONSEMI-MC74VHC1GT125_12 Datasheet
138Kb / 6P
   Noninverting Buffer / CMOS Logic Level Shifter
September, 2012 ??Rev. 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com