công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC125MELG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC125MELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC125MELG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC125MELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC74VHC125
http://onsemi.com
3
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
VCC
TA = 25°C
TA ≤ 85°C
TA ≤ 125°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
(V)
Min
Typ
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
VIH
Minimum High−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
1.5
2.1
3.15
3.85
V
VIL
Maximum Low−Level
Input Voltage
2.0
3.0
4.5
5.5
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
0.5
0.9
1.35
1.65
V
VOH
Minimum High−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOH = −50 mA
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
2.0
3.0
4.5
1.9
2.9
4.4
1.9
2.9
4.4
V
VIN = VIH or VIL
IOH = −4 mA
IOH = −8 mA
3.0
4.5
2.58
3.94
2.48
3.80
2.34
3.66
V
VOL
Maximum Low−Level
Output Voltage
VIN = VIH or VIL
VIN = VIH or VIL
IOL = 50 mA
2.0
3.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
VIN = VIH or VIL
IOL = 4 mA
IOL = 8 mA
3.0
4.5
0.36
0.36
0.44
0.44
0.52
0.52
V
IOZ
Maximum 3−State
Leakage Current
VIN = VIH or VIL
VOUT = VCC or GND
5.5
$0.2
5
$2.5
$2.5
mA
IIN
Maximum Input
Leakage Current
VIN = 5.5V or GND
0 to
5.5
$0.1
$1.0
$1.0
mA
ICC
Maximum Quiescent
Supply Current
VIN = VCC or GND
5.5
4.0
40
40
mA


Số phần tương tự - MC74VHC125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125M ONSEMI-MC74VHC125M Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_11 Datasheet
144Kb / 7P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126_11 Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
NLSF3T126 ONSEMI-NLSF3T126 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2006 ??Rev. 5
MC74VHCT125A ONSEMI-MC74VHCT125A_11 Datasheet
143Kb / 8P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 9
MC74AC125 ONSEMI-MC74AC125_06 Datasheet
142Kb / 9P
   Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
October, 2006 ??Rev. 7
MC74HCT245A ONSEMI-MC74HCT245A_07 Datasheet
118Kb / 9P
   Octal 3?뭆tate Noninverting Bus Transceiver with LSTTL Compatible Inputs
January, 2007 ??Rev. 10
MC74VHCT240A ONSEMI-MC74VHCT240A_11 Datasheet
146Kb / 7P
   Octal Bus Buffer/Line Driver Inverting with 3?뭆tate Outputs
May, 2011 ??Rev. 6
NL27WZ126 ONSEMI-NL27WZ126_06 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 6
MC74LCX125 ONSEMI-MC74LCX125_05 Datasheet
70Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad Buffer With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 5
NL27WZ125 ONSEMI-NL27WZ125_06 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com