công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC125MELG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC125MELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC125MELG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC125MELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74VHC125MELG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MC74VHC125
http://onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
TSSOP−14
CASE 948G−01
ISSUE B
DIM MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
4.90
5.10 0.193 0.200
B
4.30
4.50 0.169 0.177
C
−−−
1.20
−−− 0.047
D
0.05
0.15 0.002 0.006
F
0.50
0.75 0.020 0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.50
0.60 0.020 0.024
J
0.09
0.20 0.004 0.008
J1
0.09
0.16 0.004 0.006
K
0.19
0.30 0.007 0.012
K1
0.19
0.25 0.007 0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH OR GATE BURRS SHALL NOT
EXCEED 0.15 (0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL
NOT EXCEED 0.25 (0.010) PER SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08
(0.003) TOTAL IN EXCESS OF THE K
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE
DETERMINED AT DATUM PLANE −W−.
___
_
S
U
0.15 (0.006) T
2X
L/2
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
L
−U−
SEATING
PLANE
0.10 (0.004)
−T−
SECTION N−N
DETAIL E
J J1
K
K1
DETAIL E
F
M
−W−
0.25 (0.010)
8
14
7
1
PIN 1
IDENT.
H
G
A
D
C
B
S
U
0.15 (0.006) T
−V−
14X
REF
K
N
N
7.06
14X
0.36
14X
1.26
0.65
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT


Số phần tương tự - MC74VHC125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125M ONSEMI-MC74VHC125M Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_11 Datasheet
144Kb / 7P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126_11 Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
NLSF3T126 ONSEMI-NLSF3T126 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2006 ??Rev. 5
MC74VHCT125A ONSEMI-MC74VHCT125A_11 Datasheet
143Kb / 8P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 9
MC74AC125 ONSEMI-MC74AC125_06 Datasheet
142Kb / 9P
   Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
October, 2006 ??Rev. 7
MC74HCT245A ONSEMI-MC74HCT245A_07 Datasheet
118Kb / 9P
   Octal 3?뭆tate Noninverting Bus Transceiver with LSTTL Compatible Inputs
January, 2007 ??Rev. 10
MC74VHCT240A ONSEMI-MC74VHCT240A_11 Datasheet
146Kb / 7P
   Octal Bus Buffer/Line Driver Inverting with 3?뭆tate Outputs
May, 2011 ??Rev. 6
NL27WZ126 ONSEMI-NL27WZ126_06 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 6
MC74LCX125 ONSEMI-MC74LCX125_05 Datasheet
70Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad Buffer With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 5
NL27WZ125 ONSEMI-NL27WZ125_06 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com