công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC126 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC126
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC126 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC126_11 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74VHC126_11 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC74VHC126
http://onsemi.com
3
MAXIMUM RATINGS (Note 1)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vout
DC Output Voltage
–0.5 to VCC + 0.5
V
IIK
Input Diode Current
−20
mA
IOK
Output Diode Current
±20
mA
Iout
DC Output Current, per Pin
±25
mA
ICC
DC Supply Current, VCC and GND Pins
±50
mA
PD
Power Dissipation in Still Air (Note 2)
SOIC Packages
TSSOP Package
500
450
mW
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
_C
1. Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Exposure to these conditions or conditions beyond those
indicated may adversely affect device reliability. Functional operation under absolute maximum−rated conditions is not implied. Functional
operation should be restricted to the Recommended Operating Conditions.
2. Derating − SOIC Packages: – 7.0 mW/_C from 65_ to 125_C
TSSOP Package: − 6.1 mW/_C from 65_ to 125_C
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
VCC
DC Supply Voltage
2.0
5.5
V
Vin
DC Input Voltage
0
5.5
V
Vout
DC Output Voltage
0
VCC
V
TA
Operating Temperature, All Package Types
−55
+125
_C
tr, tf
Input Rise and Fall Time
VCC = 3.3 V ±0.3 V
VCC = 5.0 V ±0.5 V
0
0
100
20
ns/V


Số phần tương tự - MC74VHC126_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC126D ONSEMI-MC74VHC126D Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHC126DT ONSEMI-MC74VHC126DT Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHC126M ONSEMI-MC74VHC126M Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC126_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_11 Datasheet
144Kb / 7P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 7
NLSF3T126 ONSEMI-NLSF3T126 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2006 ??Rev. 5
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125_11 Datasheet
139Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 6
MC74VHCT125A ONSEMI-MC74VHCT125A_11 Datasheet
143Kb / 8P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 9
MC74AC125 ONSEMI-MC74AC125_06 Datasheet
142Kb / 9P
   Quad Buffer with 3?뭆tate Outputs
October, 2006 ??Rev. 7
MC74HCT245A ONSEMI-MC74HCT245A_07 Datasheet
118Kb / 9P
   Octal 3?뭆tate Noninverting Bus Transceiver with LSTTL Compatible Inputs
January, 2007 ??Rev. 10
MC74VHCT240A ONSEMI-MC74VHCT240A_11 Datasheet
146Kb / 7P
   Octal Bus Buffer/Line Driver Inverting with 3?뭆tate Outputs
May, 2011 ??Rev. 6
NL27WZ126 ONSEMI-NL27WZ126_06 Datasheet
73Kb / 6P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 6
MC74LCX125 ONSEMI-MC74LCX125_05 Datasheet
70Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad Buffer With 5 V?뭈olerant Inputs and Outputs (3?뭆tate, Non?묲nverting)
May, 2005 ??Rev. 5
NL27WZ125 ONSEMI-NL27WZ125_06 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual Buffer with 3?뭆tate Outputs
April, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com