công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX125MELG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX125MELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVX125MELG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC74LVX125MELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX125MELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MC74LVX125
http://onsemi.com
2
Figure 1. 14−Lead Pinout (Top View)
13
14
12
11
10
9
8
2
1
34567
VCC
OE3
D3
O3
OE2
D2
O2
OE0
D0
O0
OE1
D1
O1
GND
D0
2
O0
3
OE0
1
D1
5
O1
6
OE1
4
D2
9
O2
8
OE2
10
D3
12
O3
11
OE3
13
Figure 2. Logic Diagram
H = High Voltage Level; L = Low Voltage Level; Z = High Imped-
ance State; X = High or Low Voltage Level and Transitions Are
Acceptable, for ICC reasons, DO NOT FLOAT Inputs
OEn
Dn
On
L
L
H
L
H
X
L
H
Z
INPUTS
OUTPUTS
FUNCTION TABLE
PIN NAMES
Function
Output Enable Inputs
Data Inputs
3−State Outputs
Pins
OEn
Dn
On
MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage
–0.5 to +7.0
V
Vout
DC Output Voltage
–0.5 to VCC +0.5
V
IIK
Input Diode Current
−20
mA
IOK
Output Diode Current
±20
mA
Iout
DC Output Current, per Pin
±25
mA
ICC
DC Supply Current, VCC and GND Pins
±50
mA
PD
Power Dissipation
180
mW
Tstg
Storage Temperature
–65 to +150
_C
Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit
values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied,
damage may occur and reliability may be affected.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
VCC
DC Supply Voltage
2.0
3.6
V
Vin
DC Input Voltage
0
5.5
V
Vout
DC Output Voltage
0
VCC
V
TA
Operating Temperature, All Package Types
−40
+85
_C
Dt/DV
Input Rise and Fall Time
0
100
ns/V


Số phần tương tự - MC74LVX125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125M MOTOROLA-MC74LVX125M Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125M ONSEMI-MC74LVX125M Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX125MELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com