công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX125MG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX125MG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVX125MG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74LVX125MG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX125MG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC74LVX125
http://onsemi.com
4
NOISE CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0ns, CL = 50pF, VCC = 3.3V, Measured in SOIC Package)
Symbol
Characteristic
TA = 25°C
Unit
Typ
Max
VOLP
Quiet Output Maximum Dynamic VOL
0.3
0.5
V
VOLV
Quiet Output Minimum Dynamic VOL
−0.3
−0.5
V
VIHD
Minimum High Level Dynamic Input Voltage
2.0
V
VILD
Maximum Low Level Dynamic Input Voltage
0.8
V
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74LVX125DG
SOIC−14
(Pb−Free)
55 Units / Rail
MC74LVX125DR2G
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 Tape & Reel
MC74LVX125DTG
TSSOP−14*
96 Units / Rail
MC74LVX125DTR2G
TSSOP−14*
2500 Tape & Reel
MC74LVX125MG
SOEIAJ−14
2000 Tape & Reel
MC74LVX125MELG
SOEIAJ−14
2000 Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*This package is inherently Pb−Free.
Figure 3.
Figure 4.
VCC
GND
D
O
50%
50% VCC
tPLH
tPHL
OE
O
O
50%
50% VCC
50% VCC
tPZL
tPLZ
tPZH
tPHZ
VCC
GND
HIGH
IMPEDANCE
VOL +0.3V
VOH -0.3V
HIGH
IMPEDANCE
SWITCHING WAVEFORMS
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
*Includes all probe and jig capacitance
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
CONNECT TO VCC WHEN
TESTING tPLZ AND tPZL.
CONNECT TO GND WHEN
TESTING tPHZ AND tPZH.
1 k
W
TEST CIRCUITS
Figure 5. Propagation Delay Test Circuit
Figure 6. Three−State Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LVX125MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125M MOTOROLA-MC74LVX125M Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125M ONSEMI-MC74LVX125M Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX125MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHC126 ONSEMI-MC74VHC126 Datasheet
163Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 1
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com