công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT244AFELG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT244AFELG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT244AFELG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT244AFELG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74HCT244A
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
PDIP−20
N SUFFIX
PLASTIC DIP PACKAGE
CASE 738−03
ISSUE E
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH.
M
L
J 20 PL
M
B
M
0.25 (0.010)
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
25.66
27.17
1.010
1.070
B
6.10
6.60
0.240
0.260
C
3.81
4.57
0.150
0.180
D
0.39
0.55
0.015
0.022
G
2.54 BSC
0.100 BSC
J
0.21
0.38
0.008
0.015
K
2.80
3.55
0.110
0.140
L
7.62 BSC
0.300 BSC
M
0
15
0
15
N
0.51
1.01
0.020
0.040
__
__
E
1.27
1.77
0.050
0.070
1
11
10
20
−A−
SEATING
PLANE
K
N
F
G
D 20 PL
−T−
M
A
M
0.25 (0.010)
T
E
B
C
F
1.27 BSC
0.050 BSC
SOIC−20W
DW SUFFIX
CASE 751D−05
ISSUE G
20
1
11
10
B
20X
C
18X
A1
A
SEATING
PLANE
q
E
D
M
0.25
S
A
S
B
T
e
T
B
A
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
2.35
2.65
A1
0.10
0.25
B
0.35
0.49
C
0.23
0.32
D
12.65
12.95
E
7.40
7.60
e
1.27 BSC
H
10.05
10.55
h
0.25
0.75
L
0.50
0.90
q
0
7
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 PER SIDE.
5. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION
SHALL BE 0.13 TOTAL IN EXCESS OF B
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
__


Số phần tương tự - MC74HCT244AFELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT244AFELG ONSEMI-MC74HCT244AFELG Datasheet
113Kb / 8P
   Octal 3?뭆tate Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL?묬ompatible Inputs
December, 2006 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT244AFELG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC54HCT244A MOTOROLA-MC54HCT244A Datasheet
115Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT244A ONSEMI-MC74HCT244A Datasheet
175Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
May, 2000 ??Rev. 9
MC74HCT241A ONSEMI-MC74HCT241A Datasheet
169Kb / 9P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/ Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
December, 2009 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC74HCT240A MOTOROLA-MC74HCT240A Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT244A ONSEMI-MC74HCT244A_06 Datasheet
113Kb / 8P
   Octal 3?뭆tate Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL?묬ompatible Inputs
December, 2006 ??Rev. 11
MC74HCT541A ONSEMI-MC74HCT541A_11 Datasheet
153Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver With LSTTL-Compatible Inputs
June, 2011 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC74HCT541A MOTOROLA-MC74HCT541A Datasheet
151Kb / 5P
   Octal 3-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver With LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT541A ONSEMI-MC74HCT541A Datasheet
128Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver With LSTTL-Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 2
logo
Integral Corp.
IN74HC244A INTEGRAL-IN74HC244A Datasheet
110Kb / 5P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
IN74HC241A INTEGRAL-IN74HC241A Datasheet
151Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE NONINVERTING BUFFER/LINE DRIVER/LINE RECEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com