công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28117B bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL28117B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intersil?셲 Solutions for Industrial Process Control
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28117B bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL28117B Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL28117B Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
INTERSIL SELECTION GUIDE | INDUSTRIAL PROCESS CONTROL SOLUTIONS
PLC
8 | www.intersil.com/industrial_process_control
High Output Voltage and 0-20mA Current Loop
DAC
IOUT
4 - 20mA
Current Loop
DAC
DAC
VOUT
Dual Supply
High Impedance
±4.5V to ±20V
VOUT
Single Supply
Rail-Rail
Below V- to +40V
VSupply
ISL28208
ISL28217
ISL28210
ISL28218
ISL28208
VREF
ISL21090
ISL21009
• Wide Operating Voltage Range
to ±20V or to 40V.
• Low Power, Low Noise
High Voltage Precision Op Amps
• Low Bias Current Cancellation
Performance Over Temperature
• Fast Slew: 20V/µs
JFET-input Precision Op Amps
• Rail-Rail Outputs
Single Supply, High Voltage
Precision Op Amps
• Operates -0.5V Below V-
High Accuracy
• 0.02% Initial Accuracy
• 3ppm, 7ppm Temp Co
• 20ppm Long Term Drift
Low Noise
• 1.9µV peak-peak
(0.1H to 10Hz)
Analog Input
Analog Output
Control
Sensors
Power
Power
Analog
Vin = 8V to 37V
Vout = 40V
Typical Application : Wide Vin Boost Converter
OUT
CS
RTCT
FB
COMP
VREF
VDD
GND
• Accurate Voltage Reference
• Fast Transient Response
Flexible Singled Ended Current
Mode Controller


Số phần tương tự - ISL28117B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28117B INTERSIL-ISL28117B Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

Mô tả tương tự - ISL28117B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SP22GS-10K ETC2-SP22GS-10K Datasheet
146Kb / 2P
   Solutions for Industrial Automation
logo
Analog Devices
ADP2443 AD-ADP2443 Datasheet
802Kb / 25P
   Process control and industrial automation
logo
Panasonic Semiconductor
BR2032-F2N PANASONIC-BR2032-F2N Datasheet
104Kb / 4P
   INDUSTRIAL SOLUTIONS
logo
PANDUIT CORP.
T12F-C PANDUIT-T12F-C Datasheet
421Kb / 6P
   Industrial Electrical Solutions
logo
Exar Corporation
XRP7713 EXAR-XRP7713 Datasheet
2Mb / 6P
   Exar?셲 PowerXR D igital Power Solutions
logo
Bel Fuse Inc.
LDT481 BEL-LDT481 Datasheet
660Kb / 4P
   Process Control
logo
AVX Corporation
00-9286 AVX-00-9286 Datasheet
529Kb / 5P
   Industrial/Machine Control; motors, solenoids, PLC?셲, pumps, valves, sensors, fans?
logo
Vicor Corporation
V24C12H100B VICOR-V24C12H100B Datasheet
840Kb / 14P
   Industrial and process control, distributed power, medical, ATE, communications,
V24C28T100BG VICOR-V24C28T100BG Datasheet
840Kb / 14P
   Industrial and process control, distributed power, medical, ATE, communications,
V28C5T50BL VICOR-V28C5T50BL Datasheet
769Kb / 11P
   Industrial and process control, distributed power, medical, ATE, communications,
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com