công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT10QDRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT10QDRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT10QDRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT10QDRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
SN74ACT10-Q1
TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SCAS784A – OCTOBER 2004 − REVISED JANUARY 2008
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
50% VCC
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
VOH
VOH
VOL
VOL
1.5 V
1.5 V
3 V
0 V
50% VCC
50% VCC
Input
(see Note B)
Out-of-Phase
Output
In-Phase
Output
50% VCC
VOLTAGE WAVEFORMS
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
LOAD CIRCUIT
S1
2
× VCC
500
500
Open
TEST
tPLH/tPHL
S1
Open
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 1 MHz, ZO = 50 Ω, tr v 2.5 ns, tf v 2.5 ns.
C. The outputs are measured one at a time, with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - SN74ACT10QDRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT10 TI-SN74ACT10 Datasheet
79Kb / 5P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74ACT10 TI-SN74ACT10 Datasheet
692Kb / 17P
[Old version datasheet]   TRIPLE-3-INPUT PSITIVE-NAND GATES
SN74ACT10 TI1-SN74ACT10 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74ACT10-Q1 TI1-SN74ACT10-Q1 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES
SN74ACT1071 TI-SN74ACT1071 Datasheet
58Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT10QDRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC10A TI-SN74LVC10A Datasheet
345Kb / 12P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN74ALVC10 TI-SN74ALVC10 Datasheet
110Kb / 7P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN54LV10A TI-SN54LV10A_07 Datasheet
474Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN74HC10-EP TI1-SN74HC10-EP Datasheet
540Kb / 11P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN54LV10A TI-SN54LV10A Datasheet
332Kb / 13P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN74ALVC10 TI1-SN74ALVC10_15 Datasheet
654Kb / 15P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN74LVC10A TI1-SN74LVC10A_15 Datasheet
1Mb / 19P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
SN74HC10-Q1 TI1-SN74HC10-Q1 Datasheet
230Kb / 10P
[Old version datasheet]   TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
DM74AS10 FAIRCHILD-DM74AS10 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input NAND Gate
DM74LS10 FAIRCHILD-DM74LS10 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple 3-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com