công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT32543 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ABT32543
Giải thích chi tiết về linh kiện  36-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT32543 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

  SN74ABT32543 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT32543 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
SN54ABT32543, SN74ABT32543
36BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS
WITH 3STATE OUTPUTS
SCBS230B − JUNE 1992 − REVISED JULY 1994
5−6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
SN54ABT32543
SN74ABT32543
UNIT
PARAMETER
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
tPLH
A or B
B or A
1
3.5
5.2
1
6.3
1
5.9
ns
tPHL
A or B
B or A
1
3.5
5.1
1
5.9
1
5.7
ns
tPLH
LE
A or B
1.9
4.6
6.3
1.9
7.9
1.9
7.5
ns
tPHL
LE
A or B
1.9
4.3
5.9
1.9
6.9
1.9
6.6
ns
tPZH
CE
A or B
1.7
4.3
6.7
1.7
8.3
1.7
8
ns
tPZL
CE
A or B
2.6
5.2
8
2.6
8.8
2.6
8.8
ns
tPHZ
CE
A or B
1.6
3.8
6.6
1.6
7.4
1.6
7.1
ns
tPLZ
CE
A or B
2.4
4.6
7
2.4
7.9
2.4
7.5
ns
tPZH
OE
A or B
1.4
3.8
6.1
1.4
7.6
1.4
7.3
ns
tPZL
OE
A or B
2.3
4.7
7.4
2.3
8.2
2.3
8.1
ns
tPHZ
OE
A or B
1.3
3.4
6.1
1.3
6.7
1.3
6.5
ns
tPLZ
OE
A or B
2
4.2
6.6
2
7.2
2
6.9
ns
PRODUCT PREVIEW information concerns products in the formative or
design phase of development. Characteristic data and other
specifications are design goals. Texas Instruments reserves the right to
change or discontinue these products without notice.


Số phần tương tự - SN74ABT32543

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT32501 TI1-SN74ABT32501 Datasheet
149Kb / 8P
[Old version datasheet]   36-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABT32501PZ TI1-SN74ABT32501PZ Datasheet
149Kb / 8P
[Old version datasheet]   36-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT32543

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABTH32543 TI-SN54ABTH32543 Datasheet
135Kb / 9P
[Old version datasheet]   36-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH32543 TI1-SN54ABTH32543_08 Datasheet
201Kb / 11P
[Old version datasheet]   36-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT32245 TI-SN54ABT32245 Datasheet
133Kb / 8P
[Old version datasheet]   36-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH32245 TI-SN54ABTH32245_07 Datasheet
215Kb / 9P
[Old version datasheet]   36-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT32245 TI1-SN54ABT32245_08 Datasheet
145Kb / 8P
[Old version datasheet]   36-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH32245 TI-SN54ABTH32245 Datasheet
168Kb / 9P
[Old version datasheet]   36-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ACT11470 TI1-74ACT11470 Datasheet
125Kb / 7P
[Old version datasheet]   8-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
74ACT16474 TI1-74ACT16474 Datasheet
142Kb / 7P
[Old version datasheet]   18-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABTH32543-EP TI1-SN74ABTH32543-EP Datasheet
174Kb / 10P
[Old version datasheet]   36-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH32501 TI-SN54ABTH32501 Datasheet
135Kb / 9P
[Old version datasheet]   36-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com