công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZPE80606MTA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EZPE80606MTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metallized Polypropylene Film Capacitors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EZPE80606MTA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Panasonic Semiconductor

  EZPE80606MTA Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EZPE80606MTA Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EZPE80606MTA Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EZPE80606MTA Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Plastic Film Capacitors
Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.
Whenever a doubt about safety arises from this product, please inform us immediately for technical consultation without fail.
Characteristics
Reference
Temperature Characteristics
Frequency Characteristics
Lifetime expectancy
Temperature ( )
Capacitance (typical curve)
at 1kHz
30uF
10uF
60uF
45uF
Dissipation factor (typical curve)
Temperature ( )
at 1kHz
Temperature ( )
at 500VDC
Insulation resistance (typical curve)
Impedance vs. Frequency (typical curve)
Frequency (kHz)
Lifetime expectancy (h)
Lifetime expectancy
* Life time : reach
C/C = - 10 % , Judgement of Panasonic


Số phần tương tự - EZPE80606MTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EZPE80606MTA PANASONIC-EZPE80606MTA Datasheet
75Kb / 3P
   Plastic Film Capacitors
More results

Mô tả tương tự - EZPE80606MTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RUBYCON CORPORATION
MPR RUBYCON-MPR Datasheet
60Kb / 3P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
TMPP MERITEK-TMPP Datasheet
219Kb / 1P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
logo
Illinois Capacitor, Inc...
755DCB112K2J ILLINOISCAPACITOR-755DCB112K2J_13 Datasheet
274Kb / 2P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
logo
TDK Electronics
MKP-B32620621 TDK-MKP-B32620621 Datasheet
500Kb / 28P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
logo
Vishay Siliconix
MKP1848S-DC VISHAY-MKP1848S-DC Datasheet
167Kb / 15P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
Revision: 19-Mar-13
logo
RUBYCON CORPORATION
121MPE153J RUBYCON-121MPE153J Datasheet
184Kb / 3P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
630MPB224J RUBYCON-630MPB224J Datasheet
149Kb / 2P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
logo
Cornell Dubilier Electr...
950 CDE-950 Datasheet
265Kb / 3P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
logo
RUBYCON CORPORATION
MPN RUBYCON-MPN Datasheet
204Kb / 2P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
logo
WESTECH COMPONENT CO., ...
CBB62 WESTECH-CBB62 Datasheet
89Kb / 1P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors
logo
RUBYCON CORPORATION
MPS RUBYCON-MPS Datasheet
80Kb / 3P
   METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com