công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LCWJNSH.EC-BRBT-5H7I-1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
LCWJNSH.EC-BRBT-5H7I-1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH |
7 / 25 page Version 1.0 LCW JNSH.EC 2011-08-26 7 Color Temperature 3000K 6) page 24 Farbtemperatur 3000K 6) Seite 24 8U 0.4515 0.4168 8W 0.4636 0.4197 0.4562 0.4260 0.4688 0.4290 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 5V 0.4428 0.3906 5X 0.4538 0.3931 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4483 0.3918 0.4593 0.3944 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 6V 0.4477 0.3998 6X 0.4591 0.4024 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 7V 0.4526 0.4090 7X 0.4644 0.4118 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 8V 0.4576 0.4182 8X 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 0.4688 0.4290 0.4813 0.4319 Group Gruppe Cx Cy Group Gruppe Cx Cy 5R 0.4147 0.3814 7S 0.4304 0.4018 0.4185 0.3902 0.4346 0.4108 0.4222 0.3840 0.4386 0.4047 0.4263 0.3929 0.4430 0.4138 Group Gruppe Cx Cy Group Gruppe Cx Cy |
Số phần tương tự - LCWJNSH.EC-BRBT-5H7I-1 |