công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS2080FL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

tên linh kiện SS2080FL
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAYCHIPST [Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.taychipst.com
Logo TAYCHIPST - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

SS2080FL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

  SS2080FL Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd SS2080FL Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
SS2020FL THRU SS20100FL
E-mail: sales@taychipst.com
Web Site: www.taychipst.com
2 of 2
20V -100V
2.0A
SS2020FL THRU SS20100FL
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FIG.1 Typical Forward Current Derating Curve
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
AMBIENT TEMPERATURE,(˚C)
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.2 Typical Forward Characteristics
FIG.3 Maximum Non-Repetitive Forward
Surge Current
FIG.4 Typical Junction Capacitance
FIG.5 Typcial Reverse Characteristics
0.1
1.0
.01
10
50
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
.1
.3
.5
.7
.9
1.1 1.3 1.5
3.0
Tj=25˚C
0
20
10
30
50
40
1
10
5
50
100
Tj=25˚C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
700
600
500
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50 100
.1
1.0
10
100
0
20
40
60
80 100 120 140
.01
Tj=75˚C
Tj=25˚C


Số phần tương tự - SS2080FL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotech Company.
SS2080FL DIOTECH-SS2080FL Datasheet
691Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS2080FL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com