công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1846-EP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UC1846-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UC1846-EP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UC1846-EP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1846-EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
www.ti.com
Absolute Maximum Ratings
(1) (2)
UC1846-EP
CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
SGLS329 – MAY 2006
MIN
MAX UNIT
Supply voltage (pin 15)
40
V
Collector supply voltage (pin 13)
40
V
Output current, source or sink (pins 11, 14)
500
mA
Analog inputs (pins 3, 4, 5, 6, 16)
–0.3
VIN
V
Reference output current (pin 2)
–30
mA
Sync output current (pin 10)
–5
mA
Error amplifier output current (pin 7)
–5
mA
Soft-start sink current (pin 1)
50
mA
Oscillator charging current (pin 9)
5
mA
TA = 25°C
1000
Power dissipation
mW
TC = 25°C
2000
Storage temperature range
–65
150
°C
Lead temperature (soldering, 10 s)
300
°C
(1)
Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating
conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
(2)
All voltages are with respect to ground, pin 13. Currents are positive into, negative out of the specified terminal.
3
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - UC1846-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1846-EP TI-UC1846-EP_15 Datasheet
894Kb / 18P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - UC1846-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
UC3842 PHILIPS-UC3842 Datasheet
74Kb / 8P
   Current-mode PWM controller
August 31, 1994
logo
Daewoo Semiconductor
DBL3842 DAEWOO-DBL3842 Datasheet
467Kb / 8P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP384XC BCDSEMI-AP384XC Datasheet
176Kb / 13P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Cystech Electonics Corp...
MC7731N6 CYSTEKEC-MC7731N6 Datasheet
363Kb / 10P
   Current Mode PWM Controller
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3842C BCDSEMI-AP3842C Datasheet
359Kb / 14P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UC1846AJ TI-UC1846AJ Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC3844Q TI1-UC3844Q Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1843 TI-UC1843 Datasheet
937Kb / 3P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC2846J TI-UC2846J Datasheet
463Kb / 8P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
logo
List of Unclassifed Man...
AMC3842B ETC-AMC3842B Datasheet
365Kb / 10P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
CM3842 ETC-CM3842 Datasheet
638Kb / 12P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com