công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMBT4403 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Formosa MS

tên linh kiện FMBT4403
Giải thích chi tiết về linh kiện  600mA Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT4403 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Formosa MS

Back Button FMBT4403 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS FMBT4403 Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
Page 10
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
PNP Epitaxial Planar Transistor
FMBT4403
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
High reliability test capabilities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Steady State Operating Life
High Temperature Reverse Bias
Temperature Cycle
Autoclave
High Temperature Storage Life
Solderability
High Temperature High Humidity Reverse
Bias
Resistance to Soldering Heat
P =225mW Test Duration:1000hrs
D
Tj= 150℃, V = 80% related volage, 1000hrs
CE
-55℃(15min) to 150℃(15min)Air to Air Transition Time<20sec Test Cycles:1000cycle
P= 2atm Ta= 121℃ RH= 100% Test Duration: 96hrs
Ta= 150℃ Test Duration: 1000hrs
245℃,5sec
Ta= 85℃, 85% RH, V = 80% related volage, 1000hrs
CE
260℃,10sec
Item Test
Conditions
DS-231118
2008/02/10
2010/03/10
B
10


Số phần tương tự - FMBT4403

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
FMBT4403 FCI-FMBT4403 Datasheet
73Kb / 2P
   PNP Switching Transistor Collector - Emitter Voltage VCEO 40
logo
Formosa MS
FMBT4403 FORMOSA-FMBT4403_17 Datasheet
232Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
More results

Mô tả tương tự - FMBT4403

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
FMBT4401 FORMOSA-FMBT4401 Datasheet
168Kb / 10P
   600mA Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
FMBT5550 FORMOSA-FMBT5550 Datasheet
409Kb / 8P
   600mA Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
FMBT2222 FORMOSA-FMBT2222 Datasheet
601Kb / 9P
   600mA Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
FMBT2907 FORMOSA-FMBT2907 Datasheet
616Kb / 9P
   600mA General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCPA94 SECOS-BCPA94 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR502EF KODENSHI-SUR502EF Datasheet
254Kb / 5P
   Epitaxial planar PNP silicon transistor
logo
Sanken electric
2SB1259 SANKEN-2SB1259_07 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
2SB1382 SANKEN-2SB1382_07 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
Sanyo Semicon Device
FX513 SANYO-FX513 Datasheet
44Kb / 4P
   PNP EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSB649T HSMC-HSB649T Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com