công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU21072MUV bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BU21072MUV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitive Switch Controller ICs
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU21072MUV bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BU21072MUV Datasheet HTML 1Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 2Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 3Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 4Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU21072MUV Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
5/14
Datasheet
Datasheet
BU21072MUV / BU21078MUV
TSZ02201-0Y2Y0FZ00020-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
12.Mar.2012 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25℃)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Power supply voltage
VDD
-0.5 to 7.0
V
Input voltage
VIN
-0.5 to VDD + 0.3
V
Storage temperature range
Tstg
-55 to 125
BU21072MUV
272
*1
Power dissipation
BU21078MUV
Pd
304
*2
mW
Maximum junction temperature
Tjmax
125
*1
Derated by 2.72mW/℃ over 25℃. (IC only).
*2
Derated by 3.04mW/℃ over 25℃. (IC only).
Recommended Operating Ratings
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Power supply voltage
VDD
3.0 to 3.6
V
Operating temperature range
Topr
-20 to 85
Electrical Characteristics (Ta = 25℃ , VDD = 3.3V , VSS = 0V)
Rating
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
Input High voltage
VIH
VDD x 0.7
-
VDD + 0.3
V
Input Low voltage
VIL
VSS - 0.3
-
VDD x 0.3
V
Output High voltage
VOH
VDD - 0.5
-
VDD
V
IOH = -4mA
Output Low voltage
VOL
VSS
-
VSS + 0.5
V
IOL = 4mA
Oscillator clock frequency
fOSC
45
50
55
MHz
DVDD LDO output voltage
VDVDD
1.35
1.50
1.65
V
AVDD LDO output voltage
VAVDD
2.63
2.73
2.83
V
Power-on-reset release voltage
2.25
-
2.55
V
Power-on-reset detect voltage
2.10
-
2.40
V
Operating current
IDD
-
3.5
-
mA Without load of sensors.


Số phần tương tự - BU21072MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV-E2 ROHM-BU21072MUV-E2 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
More results

Mô tả tương tự - BU21072MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21079F ROHM-BU21079F Datasheet
922Kb / 37P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21077MUV ROHM-BU21077MUV Datasheet
1Mb / 16P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21180FS ROHM-BU21180FS Datasheet
3Mb / 44P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21170MUV ROHM-BU21170MUV Datasheet
2Mb / 33P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21181FS ROHM-BU21181FS Datasheet
2Mb / 46P
   Capacitive Switch Controller IC
18.Dec.2019 Rev.001
logo
Omron Electronics LLC
B6TS-04LT OMRON-B6TS-04LT Datasheet
210Kb / 6P
   Capacitive Touch Sensing ICs
logo
Sciosense B.V.
PCAP02 SCIOSENSE-PCAP02 Datasheet
316Kb / 3P
   ICs for Capacitive Sensing Applications
logo
Schurter Inc.
CPS SCHURTER-CPS Datasheet
809Kb / 8P
   Capacitive switch
CPS SCHURTER-CPS_V02 Datasheet
747Kb / 7P
   Capacitive switch
05.01.2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com