công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU21024FV-M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BU21024FV-M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Resistive Type Touch Screen Controller ICs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU21024FV-M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BU21024FV-M Datasheet HTML 1Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 2Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 3Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 4Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 5Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 6Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 7Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 8Page - Rohm BU21024FV-M Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
Technical Note
5/17
www.rohm.com
2011.08 - Rev.A
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
BU21023GUL,BU21023MUV,BU21024FV-M
EEPROM I/F
BU21023/BU21024 controllers include an EEPROM interface for firmware download.
Device address of EEPROM is set via register 0x51(EEPROM_ADDR).
Timing chart
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Condition
Min.
Typ.
Max.
SCL clock frequency
fSCL
270
310
350
kHz
START hold time
tHD:STA
0.7
-
0.9
µs
SCL ”L” width
tLOW
1.4
-
1.8
µs
SCL ”H” width
tHIGH
1.4
-
1.8
µs
Data hold time
tHD:DAT
0.7
-
0.9
µs
Data setup time
tSU:DAT
0.7
-
0.9
µs
STOP setup time
tSU:STO
0.7
-
0.9
µs
Protocol
*IC does not support the write command.
*IC supports the following read command.
SDA
SCL
Address
Read
/Write
ACK
ACK
ACK
Data
Data
tHD;STA
tSU;STO
tSU;DAT
tHD;DAT
S
SLAVE
ADDRESS
W
1st WORD
ADDRESS
2nd WORD
ADDRESS
DATA(0)
DATA(n-3)
A
A
A
A
A
DATA(n-2)
A
DATA(n-1)
A
DATA(n)
P
Start
Stop
N


Số phần tương tự - BU21024FV-M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21024FV-M ROHM-BU21024FV-M Datasheet
404Kb / 18P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21024FV-M ROHM-BU21024FV-M Datasheet
716Kb / 20P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21024FV-ME2 ROHM-BU21024FV-ME2 Datasheet
404Kb / 18P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21024FV-M ROHM-BU21024FV-M_14 Datasheet
716Kb / 20P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
More results

Mô tả tương tự - BU21024FV-M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21023GUL ROHM-BU21023GUL_16 Datasheet
1Mb / 21P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21024FV-M ROHM-BU21024FV-M_14 Datasheet
716Kb / 20P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21024FV ROHM-BU21024FV Datasheet
721Kb / 19P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
BU21023GUL ROHM-BU21023GUL_11 Datasheet
404Kb / 18P
   Resistive Type Touch Screen Controller ICs
logo
Microchip Technology
AR1000 MICROCHIP-AR1000_12 Datasheet
3Mb / 70P
   Resistive Touch Screen Controller
11/29/11
AR1000 MICROCHIP-AR1000 Datasheet
2Mb / 37P
   Resistive Touch Screen Controller
2009
logo
Rohm
BU21029MUV ROHM-BU21029MUV Datasheet
819Kb / 29P
   4-wire Resistive Touch Screen Controller
logo
Microchip Technology
AR1000 MICROCHIP-AR1000_16 Datasheet
2Mb / 61P
   AR1000 Series Resistive Touch Screen Controller
06/23/16
logo
Rohm
BU21025GUL ROHM-BU21025GUL Datasheet
741Kb / 19P
   4-wire Resistive Touch Screen Controller
BU21026MUV ROHM-BU21026MUV Datasheet
2Mb / 23P
   4-wire Resistive Touch Screen Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com