công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3USB221A-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3USB221A-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3USB221A-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3USB221A-Q1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
V
(V)
IN
V
= 3 V
CC
V
= 2.3 V
CC
Time ( 10 ) (s)
X
–9
0.0
–0.5
0.5
–0.4
0.4
–0.3
0.3
–0.2
0.2
–0.1
0.1
0.0
0.2
0.4
0.5
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Time ( 10 ) (s)
X
–9
0.0
–0.5
0.5
–0.4
0.4
–0.3
0.3
–0.2
0.2
–0.1
0.1
0.0
0.2
0.4
0.5
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
TS3USB221A-Q1
www.ti.com
SCDS300B
– JULY 2010 – REVISED JULY 2011
Figure 6. rON vs VIN (IOUT = 30 mA)
Figure 7. Eye Pattern: 480-Mbps USB Signal With
Figure 8. Eye Pattern: 480-Mbps USB Signal With
No Switch (Through Path)
Switch NC Path
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
7


Số phần tương tự - TS3USB221A-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
843Kb / 17P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221ARSER TI-TS3USB221ARSER Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221ARSER TI-TS3USB221ARSER Datasheet
843Kb / 17P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221ARSERG4 TI-TS3USB221ARSERG4 Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
More results

Mô tả tương tự - TS3USB221A-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3USB30E TI1-TS3USB30E_13 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A TI-TS3USB221A Datasheet
730Kb / 16P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI-TS3USB30E Datasheet
705Kb / 15P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221A TI-TS3USB221A_10 Datasheet
843Kb / 17P
[Old version datasheet]   ESD PROTECTED, HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB30E TI-TS3USB30E_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3USB30E ESD-Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221A TI-TS3USB221A_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   TS3USB221A ESD Protected, High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer and Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221 TI1-TS3USB221_17 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer ??Demultiplexer Switch With Single Enable
TS3USB221 TI-TS3USB221 Datasheet
399Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
TS3USB221 TI-TS3USB221_10 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER SWITCH WITH SINGLE ENABLE
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3206 GMT-G3206 Datasheet
91Kb / 1P
   High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer Demultiplexer Switch with Single Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com