công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT1413P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCT1413P
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage, High Current Darlington Transistor Array
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCT1413P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MCT1413P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCT1413P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCT1413P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCT1413P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCT1413, B
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
OUTLINE DIMENSIONS
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 648D–02
18.80
6.23
3.69
0.39
1.27
0.21
3.05
7.50
0
°
0.39
19.30
6.60
4.44
0.53
1.77
0.38
3.55
7.74
10
°
0.88
0.740
0.245
0.145
0.015
0.050
0.008
0.120
0.295
0
°
0.015
0.760
0.260
0.175
0.021
0.070
0.015
0.140
0.305
10
°
0.035
SEATING
PLANE
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
5. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT
EXCEED 0.25 (0.010).
6. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
C
D 16 PL
F
H
J
K
M
S
G
1
8
9
16
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
S
B
0.25 (0.010) M
T
S
S
A
2.54 BSC
1.27 BSC
0.100 BSC
0.050 BSC
–T
–A
–B
L


Số phần tương tự - MCT1413P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
MCT1401G ADAM-TECH-MCT1401G Datasheet
209Kb / 2P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1401G ADAM-TECH-MCT1401G Datasheet
114Kb / 1P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1401T ADAM-TECH-MCT1401T Datasheet
209Kb / 2P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1401T ADAM-TECH-MCT1401T Datasheet
114Kb / 1P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
MCT1402G ADAM-TECH-MCT1402G Datasheet
209Kb / 2P
   SCREW MACHINE SOCKETS & TERMINAL STRIPS
More results

Mô tả tương tự - MCT1413P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA12001B ROHM-BA12001B Datasheet
58Kb / 6P
   High voltage, high current Darlington transistor array
logo
Texas Instruments
ULN2003AI TI-ULN2003AI Datasheet
303Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Rohm
BA12003BF-E2 ROHM-BA12003BF-E2 Datasheet
115Kb / 7P
   High voltage, high current Darlington transistor array
BA12001B ROHM-BA12001B_1 Datasheet
115Kb / 7P
   High voltage, high current Darlington transistor array
logo
Texas Instruments
ULN2001A TI-ULN2001A_07 Datasheet
657Kb / 22P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
UCD2003B TI1-UCD2003B Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array
ULN2804A TI1-ULN2804A Datasheet
121Kb / 7P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Sanyo Semicon Device
LB1231 SANYO-LB1231 Datasheet
81Kb / 4P
   High-Voltage, High- Current Darlington Transistor Array
logo
Unisonic Technologies
ULN2003R UTC-ULN2003R Datasheet
186Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Texas Instruments
ULQ2003A-Q1 TI-ULQ2003A-Q1 Datasheet
235Kb / 11P
[Old version datasheet]   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com