công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST29LF010-200-4C-NH bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Silicon Storage Technology, Inc

tên linh kiện SST29LF010-200-4C-NH
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Mbit (256K x8) Page-Mode EEPROM
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Trang chủ  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST29LF010-200-4C-NH bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Back Button SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 10Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 11Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 12Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 13Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 14Page - Silicon Storage Technology, Inc SST29LF010-200-4C-NH Datasheet HTML 15Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
Data Sheet
2 Mbit Page-Mode EEPROM
SST29EE020 / SST29LE020 / SST29VE020
11
©2001 Silicon Storage Technology, Inc.
S71062-06-000
6/01
307
TABLE 13: PAGE-WRITE CYCLE TIMING PARAMETERS
Symbol
Parameter
SST29EE020
SST29LE/VE020
Units
Min
Max
Min
Max
TWC
Write Cycle (Erase and Program)
10
10
ms
TAS
Address Setup Time
0
0
ns
TAH
Address Hold Time
50
70
ns
TCS
WE# and CE# Setup Time
0
0
ns
TCH
WE# and CE# Hold Time
0
0
ns
TOES
OE# High Setup Time
0
0
ns
TOEH
OE# High Hold Time
0
0
ns
TCP
CE# Pulse Width
70
120
ns
TWP
WE# Pulse Width
70
120
ns
TDS
Data Setup Time
35
50
ns
TDH1
Data Hold Time
0
0
ns
TBLC1
Byte Load Cycle Time
0.05
100
0.05
100
µs
TBLCO1
Byte Load Cycle Time
200
200
µs
TIDA1
Software ID Access and Exit Time
10
10
µs
TSCE
Software Chip-Erase
20
20
ms
T13.5307
1. This parameter is measured only for initial qualification and after a design or process change that could affect this parameter.


Số phần tương tự - SST29LF010-200-4C-NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Storage Technol...
SST29LE010 SST-SST29LE010 Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010 SST-SST29LE010 Datasheet
882Kb / 27P
   1 Megabit (128K x 8) Page Mode EEPROM
SST29LE010 SST-SST29LE010 Datasheet
267Kb / 26P
   1 Megabit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29LE010-120-3C-E SST-SST29LE010-120-3C-E Datasheet
882Kb / 27P
   1 Megabit (128K x 8) Page Mode EEPROM
SST29LE010-120-3C-EH SST-SST29LE010-120-3C-EH Datasheet
882Kb / 27P
   1 Megabit (128K x 8) Page Mode EEPROM
More results

Mô tả tương tự - SST29LF010-200-4C-NH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Storage Technol...
SST29EE010 SST-SST29EE010 Datasheet
326Kb / 26P
   1 Mbit (128K x8) Page-Mode EEPROM
SST29EE010 SST-SST29EE010_05 Datasheet
458Kb / 30P
   1 Mbit (128K x8) Page-Write EEPROM
logo
Greenliant systems
GLS29EE010 GREENLIANT-GLS29EE010 Datasheet
1,023Kb / 28P
   1 Mbit (128K x8) Page-Write EEPROM
logo
Silicon Storage Technol...
SST29EE010 SST-SST29EE010_00 Datasheet
267Kb / 26P
   1 Megabit (128K x8) Page-Mode EEPROM
logo
Macronix International
MX27C4111 MCNIX-MX27C4111 Datasheet
522Kb / 15P
   4M-BIT [512K x8/256K x16] CMOS EPROM WITH PAGE MODE
logo
Silicon Storage Technol...
SST28SF040A SST-SST28SF040A Datasheet
323Kb / 24P
   4 Mbit (512K x8) SuperFlash EEPROM
SST28SF040A SST-SST28SF040A_03 Datasheet
339Kb / 26P
   4 Mbit (512K x8) SuperFlash EEPROM
SST29EE512 SST-SST29EE512 Datasheet
423Kb / 26P
   512 Kbit (64K x8) Page-Write EEPROM
SST29EE512 SST-SST29EE512 Datasheet
423Kb / 26P
   512 Kbit (64K x8) Page-Write EEPROM
logo
Greenliant systems
GLS29EE512 GREENLIANT-GLS29EE512 Datasheet
871Kb / 23P
   512 Kbit (64K x8) Page-Write EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com