công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA216P25 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA216P25
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA216P25 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISLA216P25 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 34 page
background image
ISLA214P12
6
FN7982.2
June 27, 2012
Ordering Information
PART NUMBER
(Notes 1,2)
PART
MARKING
TEMP. RANGE
(°C)
PACKAGE
(Pb-free)
PKG.
DWG. #
ISLA214P12IRZ
ISLA214P12 IRZ
-40°C to +85°C
72 Ld QFN
L72.10x10E
ISLA214IR72EV1Z
Evaluation Board - Supports 125/130/200/250Msps Grades
KMB-001LEVALZ
LVDS Motherboard (Interfaces with ISLA214IR72EV1Z operating in LVDS Output Mode)
KMB-001CEVALZ
CMOS Motherboard (Interfaces with ISLA214IR72EV1Z operating in CMOS Output Mode)
NOTES:
1. These Intersil Pb-free plastic packaged products employ special Pb-free material sets; molding compounds/die attach materials and NiPdAu plate-e4
termination finish, which is RoHS compliant and compatible with both SnPb and Pb-free soldering operations. Intersil Pb-free products are MSL
classified at Pb-free peak reflow temperatures that meet or exceed the Pb-free requirements of IPC/JEDEC J STD-020.
2. For Moisture Sensitivity Level (MSL), please see device information page for ISLA214P12. For more information on MSL please see techbrief TB363.


Số phần tương tự - ISLA216P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P25 RENESAS-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

Mô tả tương tự - ISLA216P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA214P12IRZ INTERSIL-ISLA214P12IRZ Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
June 27, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P12 RENESAS-ISLA214P12 Datasheet
1Mb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
ISLA224P12 RENESAS-ISLA224P12 Datasheet
1Mb / 32P
   High Performance Dual 14-Bit, 125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA224P12 INTERSIL-ISLA224P12 Datasheet
1Mb / 32P
   High Performance Dual 14-Bit, 125MSPS ADC
KAD5514P INTERSIL-KAD5514P Datasheet
778Kb / 32P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
KAD5514P_0909 INTERSIL-KAD5514P_0909 Datasheet
805Kb / 34P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
KAD5514P RENESAS-KAD5514P Datasheet
1Mb / 34P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
KAD5514P-25Q72 INTERSIL-KAD5514P-25Q72 Datasheet
802Kb / 34P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
September 10, 2009
KAD5512HP_0910 INTERSIL-KAD5512HP_0910 Datasheet
932Kb / 34P
   High Performance 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
KAD5512HP INTERSIL-KAD5512HP Datasheet
514Kb / 30P
   High Performance 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com