công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST209C104KART bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AVX Corporation

tên linh kiện ST209C104KART
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leads/SkyCap짰/SR Series
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

ST209C104KART bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AVX Corporation

Back Button ST209C104KART Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation ST209C104KART Datasheet HTML 12Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
22
Radial Leads/SkyCap
®/SL Series
Z5U Dielectric
For other styles, voltages, tolerances and lead lengths see Part No. Codes or contact factory.
*Other capacitance values available upon special request.
MAXIMUM CAPACITANCE VALUE
STYLE*
C0G (NP0)
X7R
SL29
900 pF
.015 µF
SL20
1800 pF
.033 µF
SL28
SL59
900 pF
.015 µF
SL13
SL21
1800 pF
.033 µF
SL30
SL61
7200 pF
.12 µF
SL65
SL40
SL75
.015 µF
.27 µF
SL22
1800 pF
.033 µF
SL27
1800 pF
.033 µF
SL76
.015 µF
.27 µF
SL50
.036 µF
.59 µF
AVX 500 VOLT SKYCAPS**
*Consult pages 27 and 28 for style sizes.
**Voltage rating based on DWV of 150% of rated voltage.
AVX Style
SL15
SL20
SL21
SL22
SL27
SL30
SL40
SL50
AVX “Insertable”
SL07
SL29
SL59
N/A
N/A
SL65
SL75
N/A
Width
3.81
5.08
5.08
5.08
6.604
7.62
10.16
12.70
(W)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.260)
(.300)
(.400)
(.500)
Height
3.81
5.08
5.08
5.08
6.35
7.62
10.16
12.70
(H)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.250)
(.300)
(.400)
(.500)
Thickness
2.54
3.175
3.175
3.175
4.06
3.81
3.81
5.08
(T)
(.100)
(.125)
(.125)
(.125)
(.160)
(.150)
(.150)
(.200)
Lead Spacing
2.54
2.54
5.08
6.35
7.62
5.08
5.08
10.16
(L.S.)
(.100)
(.100)
(.200)
(.250)
(.300)
(.200)
(.200)
(.400)
Lead Diameter
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.635
(L.D.)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.025)
Cap. in.* Industry Preferred
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
pF
Values in Blue
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
10,000
SL155E103ZAB
47,000
SL-----E473ZAB
100,000
SL215E104ZAB
150,000
SL-----E154ZAB
220,000
SL215E224ZAB
330,000
SL215E334ZAB
470,000
SL215E474ZAB
680,000
SL-----E684ZAB
1.0 µF
SL-----105ZAB
1.5 µF
SL30E155ZAB
2.2 µF
SL30E225ZAB
3.3 µF
SL30E335ZAB
4.7 µF
SL30E475ZAB
= Industry preferred values
= SL20 only
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
EIA Characteristic
Dimensions: Millimeters (Inches)


Số phần tương tự - ST209C104KART

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST20 STMICROELECTRONICS-ST20 Datasheet
129Kb / 21P
   ST20 software development and debugging tools
logo
Arch Electronics Corp.
ST20 ARCH-ST20 Datasheet
152Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
logo
RFE international
ST20-103 RFE-ST20-103 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
ST20-104 RFE-ST20-104 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
ST20-154 RFE-ST20-154 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
More results

Mô tả tương tự - ST209C104KART

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SR211C104KAA AVX-SR211C104KAA Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
SR155E103MAR AVX-SR155E103MAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
AR215F104M4R AVX-AR215F104M4R Datasheet
202Kb / 9P
   Radial Leads/SkyCap짰/AR Series
SR152A3R0CAR AVX-SR152A3R0CAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap /SR Series
SR212A220JAA AVX-SR212A220JAA Datasheet
169Kb / 1P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR155C102KAR AVX-SR155C102KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR215C104KAR AVX-SR215C104KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR211C105KAR AVX-SR211C105KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
BF01 AVX-BF01 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
SR201A102JAR AVX-SR201A102JAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com