công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR8DSN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCR8DSN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Controlled Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCR8DSN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MCR8DSN Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MCR8DSN Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCR8DSN Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCR8DSN Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCR8DSN Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCR8DSN Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MCR8DSM MCR8DSN
3
Motorola Thyristor Device Data
Figure 1. Average Current Derating
Figure 2. On–State Power Dissipation
Figure 3. On–State Characteristics
Figure 4. Transient Thermal Response
Figure 5. Typical Gate Trigger Current versus
Junction Temperature
Figure 6. Typical Gate Trigger Voltage versus
Junction Temperature
6.0
0
IT(AV), AVERAGE ON–STATE CURRENT (AMPS)
110
105
100
IT(AV), AVERAGE ON–STATE CURRENT (AMPS)
3.0
6.0
0
8.0
4.0
2.0
0
5.0
0
VT, INSTANTANEOUS ON–STATE VOLTAGE (VOLTS)
100
10
1.0
0.1
t, TIME (ms)
1.0
0.1
1.0
0.1
0.01
4.0
–25
20
–40
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
1000
10
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
–25
65
–40
0.1
20
5.0
95
85
1.0
2.0
3.0
1.0
2.0
6.0
10
12
1.0
3.0
10
100
1000
10 K
50
110
65
5.0
110
35
50
80
dc
180
°
120
°
90
°
60
°
a = 30°
dc
180
°
120
°
90
°
60
°
TYPICAL @ TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 110°C
ZqJC(t) = RqJC(t)Sr(t)
a = 30°
1.0
1.0
5.0
2.0
–10
35
95
100
–10
95
80
4.0
5.0
90
4.0
GATE OPEN
RGK = 1.0 KW
a
a = Conduction
Angle
a
a = Conduction
Angle


Số phần tương tự - MCR8DSN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MCR8DSN ONSEMI-MCR8DSN Datasheet
67Kb / 6P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR8DSN KERSEMI-MCR8DSN Datasheet
429Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
ON Semiconductor
MCR8DSNT4 ONSEMI-MCR8DSNT4 Datasheet
67Kb / 6P
   Sensitive Gate Silicon Controlled Rectifiers Reverse Blocking Thyristors
November, 2005 ??Rev. 4
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MCR8DSNT4 KERSEMI-MCR8DSNT4 Datasheet
447Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR8DSNT4 KERSEMI-MCR8DSNT4 Datasheet
429Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - MCR8DSN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com