công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST209C104GAR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AVX Corporation

tên linh kiện ST209C104GAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leads/SkyCap짰/SR Series
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

ST209C104GAR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AVX Corporation

Back Button ST209C104GAR Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation ST209C104GAR Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
21
Radial Leads/SkyCap
®/SL Series
X7R Dielectric
AVX Style
SL15
SL20
SL21
SL22
SL27
SL30
SL40
SL50
AVX “Insertable”
SL07
SL29
SL59
N/A
N/A
SL65
SL75
N/A
Width
3.81
5.08
5.08
5.08
6.604
7.62
10.16
12.70
(W)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.260)
(.300)
(.400)
(.500)
Height
3.81
5.08
5.08
5.08
6.35
7.62
10.16
12.70
(H)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.250)
(.300)
(.400)
(.500)
Thickness
2.54
3.175
3.175
3.175
4.06
3.81
3.81
5.08
(T)
(.100)
(.125)
(.125)
(.125)
(.160)
(.150)
(.150)
(.200)
Lead Spacing
2.54
2.54
5.08
6.35
7.62
5.08
5.08
10.16
(L.S.)
(.100)
(.100)
(.200)
(.250)
(.300)
(.200)
(.200)
(.400)
Lead Diameter
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.635
(L.D.)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.025)
Cap. in.* Industry Preferred
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
pF
Values in Blue
200 100 50
200 100
50
200 100
50 100
50
100
50 200 100
50
200 100
50
200
100
50
470
SL-----C471KAA
1000
SL155C102KAA
1500
SL-----C152KAA
2200
SL-----C222KAA
3300
SL-----C332KAA
4700
SL-----C472KAA
6800
SL-----C682KAA
10,000
SL215C103KAA
15,000
SL-----C153KAA
22,000
SL-----C223KAA
33,000
SL-----C333KAA
47,000
SL-----C473KAA
68,000
SL-----C683KAA
100,000
SL215C104KAA
150,000
SL-----C154KAA
220,000
SL215C224KAA
330,000
SL-----C334KAA
390,000
SL-----C394KAA
470,000
SL305C474KAA
1.0 uF
SL305C105KAA
2.2 uF
SL405C225KAA
2.7 uF
SL505C275KAA
4.7 uF
SL505C475KAA
10.0 uF
SL655C106KAA
= Industry preferred values
= Extended range
= Extended range with 0.150" thickness maximum
For other styles, voltages, tolerances and lead lengths see Part No. Codes or contact factory.
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
EIA Characteristic
Dimensions: Millimeters (Inches)


Số phần tương tự - ST209C104GAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST20 STMICROELECTRONICS-ST20 Datasheet
129Kb / 21P
   ST20 software development and debugging tools
logo
Arch Electronics Corp.
ST20 ARCH-ST20 Datasheet
152Kb / 3P
   Encapsulated DC-DC Converter
logo
RFE international
ST20-103 RFE-ST20-103 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
ST20-104 RFE-ST20-104 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
ST20-154 RFE-ST20-154 Datasheet
216Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount
More results

Mô tả tương tự - ST209C104GAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SR211C104KAA AVX-SR211C104KAA Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
SR155E103MAR AVX-SR155E103MAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
AR215F104M4R AVX-AR215F104M4R Datasheet
202Kb / 9P
   Radial Leads/SkyCap짰/AR Series
SR152A3R0CAR AVX-SR152A3R0CAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap /SR Series
SR212A220JAA AVX-SR212A220JAA Datasheet
169Kb / 1P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR155C102KAR AVX-SR155C102KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR215C104KAR AVX-SR215C104KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR211C105KAR AVX-SR211C105KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
BF01 AVX-BF01 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
SR201A102JAR AVX-SR201A102JAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com