công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHCT125-EP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHCT125-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE BUS BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AHCT125-EP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHCT125-EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
SN74AHCT125EP
QUADRUPLE BUS BUFFER GATE
WITH 3STATE OUTPUTS
SCLS549 − DECEMBER 2003
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended operating free-air temperature range,
VCC = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
TO
LOAD
TA = 25°C
MIN
MAX
UNIT
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
LOAD
CAPACITANCE
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
UNIT
tPLH
A
Y
CL = 15 pF
3.8
5.5
1
6.5
ns
tPHL
A
Y
CL = 15 pF
3.8
5.5
1
6.5
ns
tPZH
OE
Y
CL = 15 pF
3.6
5.1
1
6
ns
tPZL
OE
Y
CL = 15 pF
3.6
5.1
1
6
ns
tPHZ
OE
Y
CL = 15 pF
4.6
6.8
1
8
ns
tPLZ
OE
Y
CL = 15 pF
4.6
6.8
1
8
ns
tPLH
A
Y
CL = 50 pF
5.3
7.5
1
8.5
ns
tPHL
A
Y
CL = 50 pF
5.3
7.5
1
8.5
ns
tPZH
OE
Y
CL = 50 pF
5.1
7.1
1
8
ns
tPZL
OE
Y
CL = 50 pF
5.1
7.1
1
8
ns
tPHZ
OE
Y
CL = 50 pF
6.1
8.8
1
10
ns
tPLZ
OE
Y
CL = 50 pF
6.1
8.8
1
10
ns
tsk(o)
CL = 50 pF
1
1
ns
noise characteristics, VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C (see Note 4)
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.8
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
−0.8
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.4
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
2
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
0.8
V
NOTE 4: Characteristics are for surface-mount packages only.
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
14
pF


Số phần tương tự - SN74AHCT125-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHCT125-EP TI-SN74AHCT125-EP Datasheet
2Mb / 40P
[Old version datasheet]   SNx4AHCT125 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs
REVISED JUNE 2023
SN74AHCT125-EP TI-SN74AHCT125-EP Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   SN74AHCT125-Q1 Automotive Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs
REVISED JUNE 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com