công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT16245QDLREP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ACT16245QDLREP
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT16245QDLREP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ACT16245QDLREP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO001C – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DL (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040048 / E 12/01
48 PINS SHOWN
56
0.730
(18,54)
0.720
(18,29)
48
28
0.370
(9,40)
(9,65)
0.380
Gage Plane
DIM
0.420 (10,67)
0.395 (10,03)
A MIN
A MAX
0.010 (0,25)
PINS **
0.630
(16,00)
(15,75)
0.620
0.010 (0,25)
Seating Plane
0.020 (0,51)
0.040 (1,02)
25
24
0.008 (0,203)
0.0135 (0,343)
48
1
0.008 (0,20) MIN
A
0.110 (2,79) MAX
0.299 (7,59)
0.291 (7,39)
0.004 (0,10)
M
0.005 (0,13)
0.025 (0,635)
0
°–8°
0.005 (0,13)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO-118


Số phần tương tự - SN74ACT16245QDLREP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT16244DGGR TI-SN74ACT16244DGGR Datasheet
520Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT16245QDLREP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC16245A TI-SN74LVC16245A Datasheet
473Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC16245 TI1-SN74ALVC16245_13 Datasheet
203Kb / 10P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16245 TI1-SN74LVC16245 Datasheet
161Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCHR16245A TI1-SN74LVCHR16245A_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   16-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs
SN74LVCR162245 TI-SN74LVCR162245_06 Datasheet
308Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCZ16245A TI-SN74LVCZ16245A Datasheet
190Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16245-EP TI1-SN74ALVCH16245-EP Datasheet
292Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16245 TI-SN74ALVCH16245 Datasheet
465Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC16245 TI-SN74AVC16245 Datasheet
169Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
CABT16245AMDLREP TI1-CABT16245AMDLREP Datasheet
548Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCH16245A TI-SN74LVCH16245A_06 Datasheet
464Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com