công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM32VC5510AGGWA2EP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SM32VC5510AGGWA2EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SM320VC5510A-EP Fixed-Point Digital Signal Processor
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SM32VC5510AGGWA2EP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM32VC5510AGGWA2EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 82 page
background image
Contents
iii
August 2003 − Revised November 2003
SGUS045A
Contents
Section
Page
1
Features
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Introduction
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Description
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Pin Assignments
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Signal Descriptions
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Functional Overview
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Memory
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
On-Chip Dual-Access RAM (DARAM)
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
On-Chip Single-Access RAM (SARAM)
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
On-Chip ROM
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Instruction Cache
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Memory Map
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Bootloader
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Peripherals
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
System Register (SYSR)
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Direct Memory Access (DMA)
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Enhanced Host Port Interface (EHPI)
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
General-Purpose Input/Output Port (GPIO)
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
CPU Register Description
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Peripheral Register Description
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Interrupts
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1
IFR and IER Registers
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2
Interrupt Timing
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Notices Concerning CLKOUT Operation
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1
CLKOUT Voltage Level
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2
CLKOUT Value During Reset
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Documentation Support
36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Device and Development-Support Tool Nomenclature
36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
320VC5510 Device Nomenclature
37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Electrical Specifications
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating Case Temperature
Range (Unless Otherwise Noted)
39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Package Thermal Resistance Characteristics
40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Timing Parameter Symbology
41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Clock Options
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Clock Generation in Bypass Mode (DPLL Disabled)
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Clock Generation in Lock Mode (DPLL Synthesis Enabled)
43
. . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
Memory Timing
44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Asynchronous Memory Timing
44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Synchronous-Burst SRAM (SBSRAM) Timing
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
Synchronous DRAM (SDRAM) Timing
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
HOLD and HOLDA Timings
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
Reset Timings
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10
External Interrupt Timings
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số phần tương tự - SM32VC5510AGGWA2EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dc Components
SM320 DCCOM-SM320 Datasheet
389Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3200A SECOS-SM3200A Datasheet
216Kb / 2P
   3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
SM3200A LRC-SM3200A Datasheet
181Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150 to200V Forward Current 3.0A
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM3200A GWSEMI-SM3200A Datasheet
64Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM3200A AITSEMI-SM3200A Datasheet
722Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - SM32VC5510AGGWA2EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320VC5510A-HIREL TI1-SM320VC5510A-HIREL Datasheet
928Kb / 81P
[Old version datasheet]   SM320VC5510A-HiRel Fixed-Point Digital Signal Processor
SM320VC5416-EP TI1-SM320VC5416-EP Datasheet
1Mb / 94P
[Old version datasheet]   SM320VC5416-EP Fixed-Point Digital Signal Processor
SM320VC5421-EP TI1-SM320VC5421-EP Datasheet
1Mb / 95P
[Old version datasheet]   SM320VC5421-EP Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320C6455 TI1-TMS320C6455_17 Datasheet
1Mb / 256P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
SM320VC5507-EP TI1-SM320VC5507-EP_14 Datasheet
1Mb / 109P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320C6424 TI1-TMS320C6424_17 Datasheet
1Mb / 249P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5441 TI1-TMS320VC5441_17 Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5504 TI1-TMS320VC5504_13 Datasheet
742Kb / 123P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5505 TI1-TMS320VC5505_13 Datasheet
865Kb / 136P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
TMS320VC5441 TI1-TMS320VC5441_15 Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   Fixed-Point Digital Signal Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com