công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C32PCMM50EP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SM320C32PCMM50EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SM320C32PCMM50EP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SM320C32PCMM50EP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 44 page
background image
SM320C32EP
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SGUS038 − AUGUST 2002
10
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
external memory interface (continued)
D For 8-bit-wide physical memory, the STRBx_B2/A−2 and STRBx_B3/A−1 pins function as address pins
(least significant address bits) and the STRBx_B0 pin functions as a byte-enable (chip-select) pin.
STRBx_B1 is unused. See Figure 2.
8
8-Bit Data Bus
CS
Data
A0
A1
A2
A14
STRB0_B0
STRB0_B2/A −2
STRB0_B3/A −1
A0
A1
.
A13
A14
Data
8
A3
.
.
STRB0_B1
A12
.
NC
Figure 2. C32 With 8-Bit-Wide External Memory
D For 16-bit-wide physical memory, the STRBx_B3/A−1 pin functions as an address pin (least significant
address bits). The STRBx_B0 and STRBx_B1 pins function as byte-enable (chip-select) pins.
STRBx_B2/A−2 is unused. See Figure 3.
CS
Data
A2
.
A14
A0
A1
16-Bit Data Bus
CS
Data
A0
A1
A2
.
A14
STRB0_B0
STRB0_B1
STRB0_B3/A −1
A0
A1
A2
A13
A14
Data
16
8
8
.
.
.
A3
A3
.
STRB0_B2 /A −2
NC
Figure 3. C32 With 16-Bit-Wide External Memory


Số phần tương tự - SM320C32PCMM50EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C30 TI1-SM320C30 Datasheet
888Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C30 TI1-SM320C30 Datasheet
753Kb / 53P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C30GBM40 TI-SM320C30GBM40 Datasheet
726Kb / 47P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C30GBM40 TI1-SM320C30GBM40 Datasheet
888Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C30GBM40 TI1-SM320C30GBM40 Datasheet
816Kb / 49P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM320C32PCMM50EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SMJ320C30 TI-SMJ320C30 Datasheet
726Kb / 47P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C32 TI-TMS320C32 Datasheet
645Kb / 44P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320VC33 TI-TMS320VC33 Datasheet
654Kb / 57P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C30 TI1-TMS320C30_16 Datasheet
753Kb / 53P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C26B TI1-SM320C26B Datasheet
448Kb / 42P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Samsung semiconductor
S5L9286F02 SAMSUNG-S5L9286F02 Datasheet
598Kb / 35P
   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Texas Instruments
TMS320P25 TI-TMS320P25 Datasheet
763Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_06 Datasheet
832Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_07 Datasheet
826Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320F2812-HT TI-SM320F2812-HT Datasheet
1Mb / 155P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com